công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TK73221MCLH/21 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - TOKO, Inc

tên linh kiện TK73221MCLH/21
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW DROPOUT REGULATOR
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOKO [TOKO, Inc]
Trang chủ  http://www.toko.com
Logo TOKO - TOKO, Inc

TK73221MCLH/21 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - TOKO, Inc

Back Button TK73221MCLH/21 Datasheet HTML 2Page - TOKO, Inc TK73221MCLH/21 Datasheet HTML 3Page - TOKO, Inc TK73221MCLH/21 Datasheet HTML 4Page - TOKO, Inc TK73221MCLH/21 Datasheet HTML 5Page - TOKO, Inc TK73221MCLH/21 Datasheet HTML 6Page - TOKO, Inc TK73221MCLH/21 Datasheet HTML 7Page - TOKO, Inc TK73221MCLH/21 Datasheet HTML 8Page - TOKO, Inc TK73221MCLH/21 Datasheet HTML 9Page - TOKO, Inc TK73221MCLH/21 Datasheet HTML 10Page - TOKO, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 16 page
background image
Page 6
January 1999 TOKO, Inc.
TK732xx
CP
CN
VIN
RIPK
CONT
CL
COLLECTOR
BASE
EMITTER
RP
CIN
VOUT
TK732xx
EXTERNAL
TRANSISTOR
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
T
A = 25 °C, external transistor is 2SB1115(NEC), unless otherwise specified.
TEST CIRCUIT
LINE REGULATION 1
VIN (V)
0
10
20
LINE REGULATION 2
VIN (V)
0
10
20
LOAD REGULATION
IOUT (mA)
0
500
1000
VOUT TYPICAL
3
5
QUIESCENT CURRENT VS.
OUTPUT VOLTAGE
VIN (V)
1
0
10
20
4
2
0
VOUT = 3.0 V
VOUT = 5.0 V
-200
0
DROPOUT VOLTAGE VS.
OUTPUT VOLTAGE
IOUT (mA)
-400
0
500
1000
-100
-300
2SB799
2SB1115
2SB1114
2SB1302
3
5
GROUND CURRENT VS.
OUTPUT VOLTAGE
IOUT (mA)
1
0
500
1000
4
2
0
Note:Transistor: 2SB1115
C
N = 0.1 µF
C
P = 0.1 µF
C
L = 4.7 µF
R
P = 330 k
Continuous Current Limit Mode:
I
SET (mA) = 100 mV / RIPK (Ω)
Pulse Current Limit Mode:
I
SET (mA) = 90 mV / RIPK (Ω)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com