công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TK73221MCLH/21 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - TOKO, Inc

tên linh kiện TK73221MCLH/21
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW DROPOUT REGULATOR
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOKO [TOKO, Inc]
Trang chủ  http://www.toko.com
Logo TOKO - TOKO, Inc

TK73221MCLH/21 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - TOKO, Inc

Back Button TK73221MCLH/21 Datasheet HTML 8Page - TOKO, Inc TK73221MCLH/21 Datasheet HTML 9Page - TOKO, Inc TK73221MCLH/21 Datasheet HTML 10Page - TOKO, Inc TK73221MCLH/21 Datasheet HTML 11Page - TOKO, Inc TK73221MCLH/21 Datasheet HTML 12Page - TOKO, Inc TK73221MCLH/21 Datasheet HTML 13Page - TOKO, Inc TK73221MCLH/21 Datasheet HTML 14Page - TOKO, Inc TK73221MCLH/21 Datasheet HTML 15Page - TOKO, Inc TK73221MCLH/21 Datasheet HTML 16Page - TOKO, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 16 page
background image
January 1999 TOKO, Inc.
Page 13
TK732xx
EXTERNAL PNP POWER TRANSISTOR
This IC can use any kind of external transistor. The external transistor selection is a function of the load current, H
fe and
power dissipation. See following chart:
HIGH-SIDE SWITCHING
High-side switching should not be implemented by an external transistor as shown above. This results in additional
voltage drop and loss of accuracy.
The high output voltage accuracy and low dropout voltage are maintained when the IC is turned ON/OFF by using the
control pin as illustrated above.
LOAD CURRENT
RECOMMENDED EXTERNAL TRANSISTOR
RECOMMENDED R
IPK (Ω)
0 ~ 180 mA
2SB624, 2SB1115, 2SB799 (NEC), 2SB970 (Matushita)
0.33 ~ 0.39
0 ~ 300 mA
2SB1115, 2SB799 (NEC)
0.22 ~ 0.27
0 ~ 500 mA
2SB1114, 2SB1115 (NEC), 2SB1302 (Sanyo), 2SA1203,
2SA1213, 2SA1734 (Toshiba)
0.12 ~ 0.15
0 ~ 1 A
2SA1242, 2SA1736 (Toshiba), 2SB1302, 2SA1896 (Sanyo)
0.056 ~ 0.068
0 ~ 2 A
2SA1451, 2SA1242 (Toshiba)
0.033 ~ 0.039
0 ~ 3 A
2SA1451 (Toshiba), 2SA1645 (NEC)
0.022 ~ 0.027
0 ~ 4 A
2SA1451 (Toshiba), 2SB904 (Sanyo), 2SA1645 (NEC)
0.012 ~ 0.015
APPLICATION INFORMATION (CONT.)
ON/OFF
CONTROL
VOUT
VOLTAGE
REGULATOR
VDROP
TK732xx
VOUT
VIN
VCONT
µ PRO



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com