công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC6216CC01PR bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC6216CC01PR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Voltage Regulators with Stand-by Function - Input Voltage: 28V
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6216CC01PR bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC6216CC01PR Datasheet HTML 13Page - Torex Semiconductor XC6216CC01PR Datasheet HTML 14Page - Torex Semiconductor XC6216CC01PR Datasheet HTML 15Page - Torex Semiconductor XC6216CC01PR Datasheet HTML 16Page - Torex Semiconductor XC6216CC01PR Datasheet HTML 17Page - Torex Semiconductor XC6216CC01PR Datasheet HTML 18Page - Torex Semiconductor XC6216CC01PR Datasheet HTML 19Page - Torex Semiconductor XC6216CC01PR Datasheet HTML 20Page - Torex Semiconductor XC6216CC01PR Datasheet HTML 21Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 43 page
background image
17/43
XC6216/XE6216
Series
SYMBOL
E-1-1
E-1-2
E-2-1
E-2-2
E-3-1
E-3-2
Temperature
/Ta
25℃
-40~85℃
25℃
-40~85℃
25℃
-40~85℃
PARAMETER
NOMINAL
OUTPUT
VOLTAGE
LOAD
REGULATION
(mV)
LOAD
REGULATION
(mV)
DROPOUT VOLTAGE 1
(mV)
IOUT=20mA
DROPOUT VOLTAGE 1
(mV)
IOUT=20mA
DROPOUT VOLTAGE 2
(mV)
IOUT=100mA
DROPOUT VOLTAGE 2
(mV)
IOUT=100mA
ΔVOUT
ΔVOUT
Vdif1
Vdif1
Vdif2
Vdif2
VOUT(T)
(V)
TYP. MAX. TYP. MAX.
TYP.
MAX.
TYP.
MAX.
TYP.
MAX.
TYP.
MAX.
2.0
2.1
450
600
450
735
1900
2600
1900
3060
2.2
2.3
2.4
390
520
390
675
1700
2200
1700
2760
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
310
450
310
620
1500
1900
1500
2620
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
260
360
260
520
1300
1700
1300
2370
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
50
90
50
103
220
320
220
410
1100
1500
1100
2045
■
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Continued)
●
Voltage Chart 3 (XE6216 Series)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com