công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC6216CC01PR bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC6216CC01PR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Voltage Regulators with Stand-by Function - Input Voltage: 28V
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6216CC01PR bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC6216CC01PR Datasheet HTML 11Page - Torex Semiconductor XC6216CC01PR Datasheet HTML 12Page - Torex Semiconductor XC6216CC01PR Datasheet HTML 13Page - Torex Semiconductor XC6216CC01PR Datasheet HTML 14Page - Torex Semiconductor XC6216CC01PR Datasheet HTML 15Page - Torex Semiconductor XC6216CC01PR Datasheet HTML 16Page - Torex Semiconductor XC6216CC01PR Datasheet HTML 17Page - Torex Semiconductor XC6216CC01PR Datasheet HTML 18Page - Torex Semiconductor XC6216CC01PR Datasheet HTML 19Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 43 page
background image
15/43
XC6216/XE6216
Series
SYMBOL
E-0-1
E-0-2
Temperature
/ Ta
25℃
-40~85℃
PARAMETER
NOMINAL
OUTPUT
VOLTAGE
OUTPUT VOLTAGE (V)
Accuracy ±2%
OUTPUT VOLTAGE (V)
Accuracy +3% , -3.5%
VOUT
VOUT
VOUT(T)
(V)
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
2.0
1.960
2.040
1.930
2.060
2.1
2.058
2.142
2.027
2.163
2.2
2.156
2.244
2.123
2.266
2.3
2.254
2.346
2.220
2.369
2.4
2.352
2.448
2.316
2.472
2.5
2.450
2.550
2.413
2.575
2.6
2.548
2.652
2.509
2.678
2.7
2.646
2.754
2.606
2.781
2.8
2.744
2.856
2.702
2.884
2.9
2.842
2.958
2.799
2.987
3.0
2.940
3.060
2.895
3.090
3.1
3.038
3.162
2.992
3.193
3.2
3.136
3.264
3.088
3.296
3.3
3.234
3.366
3.185
3.399
3.4
3.332
3.468
3.281
3.502
3.5
3.430
3.570
3.378
3.605
3.6
3.528
3.672
3.474
3.708
3.7
3.626
3.774
3.571
3.811
3.8
3.724
3.876
3.667
3.914
3.9
3.822
3.978
3.764
4.017
4.0
3.920
4.080
3.860
4.120
4.1
4.018
4.182
3.957
4.223
4.2
4.116
4.284
4.053
4.326
4.3
4.214
4.386
4.150
4.429
4.4
4.312
4.488
4.246
4.532
4.5
4.410
4.590
4.342
4.635
4.6
4.508
4.692
4.439
4.738
4.7
4.606
4.794
4.535
4.841
4.8
4.704
4.896
4.632
4.944
4.9
4.802
4.998
4.728
5.047
SYMBOL
E-0-1
E-0-2
Temperature
/ Ta
25℃
-40~85℃
PARAMETER
NOMINAL
OUTPUT
VOLTAGE
OUTPUT VOLTAGE (V)
Accuracy ±2%
OUTPUT VOLTAGE (V)
Accuracy +3% , -3.5%
VOUT
VOUT
VOUT(T)
(V)
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
5.0
4.900
5.100
4.825
5.150
5.1
4.998
5.202
4.921
5.253
5.2
5.096
5.304
5.018
5.356
5.3
5.194
5.406
5.114
5.459
5.4
5.292
5.508
5.211
5.562
5.5
5.390
5.610
5.307
5.665
5.6
5.488
5.712
5.404
5.768
5.7
5.586
5.814
5.500
5.871
5.8
5.684
5.916
5.597
5.974
5.9
5.782
6.018
5.693
6.077
6.0
5.880
6.120
5.790
6.180
6.1
5.978
6.222
5.886
6.283
6.2
6.076
6.324
5.983
6.386
6.3
6.174
6.426
6.079
6.489
6.4
6.272
6.528
6.176
6.592
6.5
6.370
6.630
6.272
6.695
6.6
6.468
6.732
6.369
6.798
6.7
6.566
6.834
6.465
6.901
6.8
6.664
6.936
6.562
7.004
6.9
6.762
7.038
6.658
7.107
7.0
6.860
7.140
6.755
7.210
7.1
6.958
7.242
6.851
7.313
7.2
7.056
7.344
6.948
7.416
7.3
7.154
7.446
7.044
7.519
7.4
7.252
7.548
7.141
7.622
7.5
7.350
7.650
7.237
7.725
7.6
7.448
7.752
7.334
7.828
7.7
7.546
7.854
7.430
7.931
7.8
7.644
7.956
7.527
8.034
7.9
7.742
8.058
7.623
8.137
●
Voltage Chart 1 (XE6216 Series)
■
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Continued)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com