công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XCM519AD02DR bảng dữ liệu(PDF) 40 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XCM519AD02DR
Giải thích chi tiết về linh kiện  600mA Synchronous Step-Down DC/DC Converter Low Voltage Input LDO
PDF  49 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XCM519AD02DR bảng dữ liệu(HTML) 40 Page - Torex Semiconductor

Back Button XCM519AD02DR Datasheet HTML 36Page - Torex Semiconductor XCM519AD02DR Datasheet HTML 37Page - Torex Semiconductor XCM519AD02DR Datasheet HTML 38Page - Torex Semiconductor XCM519AD02DR Datasheet HTML 39Page - Torex Semiconductor XCM519AD02DR Datasheet HTML 40Page - Torex Semiconductor XCM519AD02DR Datasheet HTML 41Page - Torex Semiconductor XCM519AD02DR Datasheet HTML 42Page - Torex Semiconductor XCM519AD02DR Datasheet HTML 43Page - Torex Semiconductor XCM519AD02DR Datasheet HTML 44Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 40 / 49 page
background image
40/49
XCM519 Series
■TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS (Continued)
(7) Output Voltage vs. Ambient Temperature
(8) Supply Bias Current vs. Ambient Temperature
VROUT=0.7V
0.67
0.68
0.69
0.70
0.71
0.72
0.73
-50
-25
0
25
50
75
100
Ambient Temperature: Ta(℃)
IOUT=1mA
IOUT=30mA
IOUT=100mA
C
IN2=CBIAS=1.0μF(ceramic), CL2 =4.7μF(ceramic)
VBIAS=3.6V, VIN2=1.0V
VROUT=1.2V
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
-50
-25
0
25
50
75
100
Ambient Temperature: Ta(℃)
IOUT=1mA
IOUT=30mA
IOUT=100mA
CIN2=CBIAS=1.0μF(ceramic), CL2=4.7μF(ceramic)
VBIAS=3.6V, VIN2=1.5V
VROUT=1.8V
1.77
1.78
1.79
1.80
1.81
1.82
1.83
-50
-25
0
25
50
75
100
Ambient Temperature: Ta(℃)
IOUT=1mA
IOUT=30mA
IOUT=100mA
CIN2=CBIAS=1.0μF(ceramic), CL2=4.7μF(ceramic)
VBIAS=3.6V, VIN2=2.1V
VROUT=0.7V
15
20
25
30
35
40
-50
-25
0
25
50
75
100
Ambient Temperature: Ta(℃)
C
IN2 =CBIAS=1.0μF(ceramic), CL2 =4.7μF(ceramic)
V
BIAS=3.6V, VIN2=1.0V
VROUT=1.2V
15
20
25
30
35
40
-50
-25
0
25
50
75
100
Ambient Temperature: Ta(℃)
CIN2=CBIAS=1.0μF(ceramic), CL2=4.7μF(ceramic)
V
BIAS=3.6V, VIN2=1.5V
VROUT=1.8V
15
20
25
30
35
40
-50
-25
0
25
50
75
100
Ambient Temperature: Ta(℃)
C
IN2 =CBIAS=1.0μF(ceramic), CL2 =4.7μF(ceramic)
V
BIAS=3.6V, VIN2=2.1V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com