công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCS2P3805E bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - PulseCore Semiconductor

tên linh kiện PCS2P3805E
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V CMOS Dual 1-To-5 Clock Driver
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PULSECORE [PulseCore Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com/
Logo PULSECORE - PulseCore Semiconductor

PCS2P3805E bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - PulseCore Semiconductor

Back Button PCS2P3805E Datasheet HTML 3Page - PulseCore Semiconductor PCS2P3805E Datasheet HTML 4Page - PulseCore Semiconductor PCS2P3805E Datasheet HTML 5Page - PulseCore Semiconductor PCS2P3805E Datasheet HTML 6Page - PulseCore Semiconductor PCS2P3805E Datasheet HTML 7Page - PulseCore Semiconductor PCS2P3805E Datasheet HTML 8Page - PulseCore Semiconductor PCS2P3805E Datasheet HTML 9Page - PulseCore Semiconductor PCS2P3805E Datasheet HTML 10Page - PulseCore Semiconductor PCS2P3805E Datasheet HTML 11Page - PulseCore Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
September 2006
PCS2P3805E
rev 0.3
3.3V CMOS Dual 1-To-5 Clock Driver
9 of 11
Notice: The information in this document is subject to change without notice.
20-lead QSOP
Dimensions
Inches
Millimeters
Symbol
Min
Max
Min
Max
A
0.060
0.068
1.52
1.73
A1
0.004
0.008
0.10
0.20
b
0.009
0.012
0.23
0.30
c
0.007
0.010
0.18
0.25
D
0.337
0.344
8.56
8.74
E
0.150
0.157
3.81
3.99
e
0.025 BSC
0.64 BSC
H
0.230
0.244
5.84
6.20
h
0.010
0.016
0.25
0.41
L
0.016
0.035
0.41
0.89
S
0.056
0.060
1.42
1.52
a
0°
8°
0°
8°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11