công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ASM3I2811AF-08SR bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - PulseCore Semiconductor

tên linh kiện ASM3I2811AF-08SR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Power EMI Reduction IC
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PULSECORE [PulseCore Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com/
Logo PULSECORE - PulseCore Semiconductor

ASM3I2811AF-08SR bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - PulseCore Semiconductor

Back Button ASM3I2811AF-08SR Datasheet HTML 2Page - PulseCore Semiconductor ASM3I2811AF-08SR Datasheet HTML 3Page - PulseCore Semiconductor ASM3I2811AF-08SR Datasheet HTML 4Page - PulseCore Semiconductor ASM3I2811AF-08SR Datasheet HTML 5Page - PulseCore Semiconductor ASM3I2811AF-08SR Datasheet HTML 6Page - PulseCore Semiconductor ASM3I2811AF-08SR Datasheet HTML 7Page - PulseCore Semiconductor ASM3I2811AF-08SR Datasheet HTML 8Page - PulseCore Semiconductor ASM3I2811AF-08SR Datasheet HTML 9Page - PulseCore Semiconductor ASM3I2811AF-08SR Datasheet HTML 10Page - PulseCore Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
ASM3P2811A/B
ASM3P2812A/B
November 2006
ASM3P2814A/B
rev 1.5
Low Power EMI Reduction IC
6 of 11
Notice: The information in this document is subject to change without notice.
E
H
A
A1
A2
D
B
C
L
θ
e
8-Pin TSSOP Package
Dimensions
Inches
Millimeters
Symbol
Min
Max
Min
Max
A
0.043
1.10
A1
0.002
0.006
0.05
0.15
A2
0.033
0.037
0.85
0.95
B
0.008
0.012
0.19
0.30
c
0.004
0.008
0.09
0.20
D
0.114
0.122
2.90
3.10
E
0.169
0.177
4.30
4.50
e
0.026 BSC
0.65 BSC
H
0.252 BSC
6.40 BSC
L
0.020
0.028
0.50
0.70
θ
0°
8°
0°
8°
Note: Controlling dimensions are millimeters.
TSSOP: 0.0325 grams unit weight.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com