| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ASM3P622S00AG-08-ST bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - PulseCore Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ASM3P622S00AG-08-ST bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - PulseCore Semiconductor |
|
9 / 16 page ![]() May 2007 ASM3P622S00A/B/J/E/K rev 0.4 Low Frequency Timing-Safe™ Peak EMI Reduction IC 9 of 16 Notice: The information in this document is subject to change without notice. Package Information 8-lead (150-mil) SOIC Package E H D A1 A2 A θ L C B e Dimensions Inches Millimeters Symbol Min Max Min Max A1 0.004 0.010 0.10 0.25 A 0.053 0.069 1.35 1.75 A2 0.049 0.059 1.25 1.50 B 0.012 0.020 0.31 0.51 C 0.007 0.010 0.18 0.25 D 0.193 BSC 4.90 BSC E 0.154 BSC 3.91 BSC e 0.050 BSC 1.27 BSC H 0.236 BSC 6.00 BSC L 0.016 0.050 0.41 1.27 θ 0° 8° 0° 8° |