công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL052CD bảng dữ liệu(PDF) 50 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TL052CD
Giải thích chi tiết về linh kiện  ENHANCED-JFET LOW-OFFSET OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  65 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TL052CD bảng dữ liệu(HTML) 50 Page - Texas Instruments

Back Button TL052CD Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments TL052CD Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments TL052CD Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments TL052CD Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments TL052CD Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments TL052CD Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments TL052CD Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments TL052CD Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments TL052CD Datasheet HTML 54Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 50 / 65 page
background image
TL05x, TL05xA, TL05xY
ENHANCED-JFET LOW-OFFSET
OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS178 – FEBRUARY 1997
50
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
TYPICAL CHARACTERISTICS
Figure 69
See Figure 4
VCC
± = ±5 V to ±15 V
RL = 2 kΩ
CL = 25 pF
TA = 25°C
VI = 10 mV
–75
0
TA – Free-Air Temperature – °C
125
4
– 50
– 25
0
25
50
75
100
1
2
3
TL054
UNITY-GAIN BANDWIDTH†
vs
FREE-AIR TEMPERATURE
Figure 70
0
55
°
16
65
°
2
4
6
8
10
12
14
57
°
59
°
61
°
63
°
|VCC
±| –Supply Voltage – V
See Figure 4
TA = 25°C
CL = 25 pF
RL = 2 kΩ
VI = 10 mV
TL051
PHASE MARGIN
vs
SUPPLY VOLTAGE
Figure 71
55
°
16
65
°
46
8
10
12
14
57
°
59
°
61
°
63
°
|VCC
±| –Supply Voltage – V
See Figure 4
TA = 25°C
CL = 25 pF
RL = 2 kΩ
VI = 10 mV
TL052
PHASE MARGIN
vs
SUPPLY VOLTAGE
Figure 72
55
°
16
65
°
04
8
10
12 14
57
°
59
°
61
°
63
°
|VCC
±| –Supply Voltage – V
6
2
See Figure 4
TA = 25°C
CL = 25 pF
RL = 2 kΩ
VI = 10 mV
TL054
PHASE MARGIN
vs
SUPPLY VOLTAGE
† Data at high and low temperatures are applicable only within the rated operating free-air temperature ranges of the various devices.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com