công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

THS3002CD bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

tên linh kiện THS3002CD
Giải thích chi tiết về linh kiện  420-MHz HIGH-SPEED CURRENT-FEEDBACK AMPLIFIERS
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

THS3002CD bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  THS3002CD Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments THS3002CD Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments THS3002CD Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments THS3002CD Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments THS3002CD Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments THS3002CD Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments THS3002CD Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments THS3002CD Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments THS3002CD Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 32 page
background image
THS3001, THS3002
420-MHz HIGH-SPEED CURRENT-FEEDBACK AMPLIFIERS
SLOS217A – JULY 1998 – REVISED JUNE 1999
3
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
electrical characteristics, TA = 25°C, RL = 150 Ω, RF = 1 kΩ (unless otherwise noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS†
MIN
TYP
MAX
UNIT
VCC
Power supply operating range
Split supply
±4.5
±16.5
V
VCC
Power supply operating range
Single supply
9
33
V
VCC = ±5V
TA = 25°C
5.5
7.5
ICC
Quiescent current
VCC = ±5 V
TA = full range
8.5
mA
ICC
Quiescent current
VCC = ±15 V
TA = 25°C
6.6
9
mA
VCC = ±15 V
TA = full range
10
VCC = ±5V
RL = 150 Ω
±2.9
±3.2
VO
Output voltage swing
VCC = ±5 V
RL = 1 kΩ
±3
±3.3
V
VO
Output voltage swing
VCC = ±15 V
RL = 150 Ω
±12.1
±12.8
V
VCC = ±15 V
RL = 1 kΩ
±12.8
±13.1
IO
Output current (see Note 1)
VCC = ±5 V,
RL = 20 Ω
100
mA
IO
Output current (see Note 1)
VCC = ±15 V,
RL = 75 Ω
85
120
mA
VIO
Input offset voltage
VCC = ±5Vor ±15 V
TA = 25°C
1
3
mV
VIO
Input offset voltage
VCC = ±5 V or ±15 V
TA = full range
4
mV
Input offset voltage drift
VCC = ±5 V or ±15 V
5
µV/°C
–Input
TA = 25°C
2
10
IIB
Input bias current
–In ut
VCC = ±5Vor ±15 V
TA = full range
15
µA
IIB
In ut bias current
+Input
VCC = ±5 V or ±15 V
TA = 25°C
1
10
µA
+Input
TA = full range
15
VICR
Common mode input voltage range
VCC = ± 5 V
±3
±3.2
V
VICR
Common-mode input voltage range
VCC = ± 15 V
±12.9
±13.2
V
Open loop transresistance
VCC = ± 5 V,
RL = 1 kΩ
VO = ± 2.5 V,
1.3
M
Ω
Oen loo transresistance
VCC = ± 15 V,
RL = 1 kΩ
VO = ± 7.5 V,
2.4
M
Ω
CMRR
Common-mode rejection ratio
VCC = ± 5 V,
VCM = ± 2.5 V
62
70
dB
CMRR
Common-mode rejection ratio
VCC = ± 15 V,
VCM = ± 10 V
65
73
dB
VCC = ± 5V
TA = 25°C
65
76
dB
PSRR
Power supply rejection ratio
VCC = ± 5 V
TA = full range
63
dB
PSRR
Power supply rejection ratio
VCC = ± 15 V
TA = 25°C
69
76
dB
VCC = ± 15 V
TA = full range
67
dB
RI
Input resistance
+Input
1.5
M
Ω
RI
Input resistance
–Input
15
Ω
CI
Differential input capacitance
7.5
pF
RO
Output resistance
Open loop at 5 MHz
10
Ω
Vn
Input voltage noise
VCC = ± 5 V or ± 15 V,
f = 10 kHz,
G = 2
1.6
nV/
√Hz
I
Input current noise
Positive (IN+)
VCC = ± 5 V or ± 15 V,
f = 10 kHz,
13
pA/
√Hz
In
Input current noise
Negative (IN–)
CC
,
G = 2
,
16
pA/
√Hz
† Full range = 0
°C to 70°C for the THS300xC and –40°C to 85°C for the THS300xI.
NOTE 1: Observe power dissipation ratings to keep the junction temperature below absolute maximum when the output is heavily loaded or
shorted. See absolute maximum ratings section.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com