công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

THS3002CD bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Texas Instruments

tên linh kiện THS3002CD
Giải thích chi tiết về linh kiện  420-MHz HIGH-SPEED CURRENT-FEEDBACK AMPLIFIERS
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

THS3002CD bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Texas Instruments

Back Button THS3002CD Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments THS3002CD Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments THS3002CD Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments THS3002CD Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments THS3002CD Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments THS3002CD Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments THS3002CD Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments THS3002CD Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments THS3002CD Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 32 page
background image
THS3001, THS3002
420-MHz HIGH-SPEED CURRENT-FEEDBACK AMPLIFIERS
SLOS217A – JULY 1998 – REVISED JUNE 1999
12
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
TYPICAL CHARACTERISTICS
Figure 26
f – Frequency – Hz
OUTPUT AMPLITUDE
vs
FREQUENCY
0
–2
–4
–6
1M
100M
1
–1
–3
–5
10M
1G
100k
2
3
RF = 750 Ω
RF = 1.5 kΩ
Gain = 1
VCC = ±15 V
RL = 150 Ω
VI = 200 mV RMS
RF = 1 kΩ
Figure 27
f – Frequency – Hz
OUTPUT AMPLITUDE
vs
FREQUENCY
0
–2
–4
–6
1M
100M
1
–1
–3
–5
10M
1G
100k
2
3
RF = 750 Ω
RF = 1.5 kΩ
Gain = 1
VCC = ±5 V
RL = 150 Ω
VI = 200 mV RMS
RF = 1 kΩ
Figure 28
f – Frequency – Hz
OUTPUT AMPLITUDE
vs
FREQUENCY
5
3
1
–1
1M
100M
6
4
2
0
10M
1G
100k
7
8
RF = 560 Ω
RF = 1 kΩ
Gain = 2
VCC = ±15 V
RL = 150 Ω
VI = 200 mV RMS
RF = 680 Ω
9
Figure 29
f – Frequency – Hz
OUTPUT AMPLITUDE
vs
FREQUENCY
5
3
1
–1
1M
100M
6
4
2
0
10M
1G
100k
7
8
RF = 560 Ω
RF = 1 kΩ
Gain = 2
VCC = ±5 V
RL = 150 Ω
VI = 200 mV RMS
RF = 750 Ω
9



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com