| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
S12CPUV2 bảng dữ liệu(PDF) 125 Page - Motorola, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
S12CPUV2 bảng dữ liệu(HTML) 125 Page - Motorola, Inc |
|
125 / 138 page ![]() MC9S12DT128 Device User Guide — V02.09 125 A.7 SPI A.7.1 Master Mode Figure A-5 and Figure A-6 illustrate the master mode timing. Timing values are shown in Table A-18. Figure A-5 SPI Master Timing (CPHA = 0) SCK (OUTPUT) SCK (OUTPUT) MISO (INPUT) MOSI (OUTPUT) SS1 (OUTPUT) 1 9 5 6 MSB IN2 BIT 6 . . . 1 LSB IN MSB OUT2 LSB OUT BIT 6 . . . 1 10 4 4 2 9 (CPOL = 0) (CPOL = 1) 3 11 12 1.if configured as an output. 2. LSBF = 0. For LSBF = 1, bit order is LSB, bit 1, ..., bit 6, MSB. |