công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M2113PCFG bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

tên linh kiện M2113PCFG
Giải thích chi tiết về linh kiện  LED Tipped Actuators
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NKK [Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.]
Trang chủ  http://www.nkkswitches.com
Logo NKK - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

M2113PCFG bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

  M2113PCFG Datasheet HTML 1Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2113PCFG Datasheet HTML 2Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2113PCFG Datasheet HTML 3Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2113PCFG Datasheet HTML 4Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2113PCFG Datasheet HTML 5Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2113PCFG Datasheet HTML 6Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2113PCFG Datasheet HTML 7Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2113PCFG Datasheet HTML 8Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
NKK Switches • email: sales@nkkswitches.com • Phone (480) 991-0942 • Fax (480) 998-1435 • www.nkkswitches.com
03-07
LED Tipped Actuators
Series M2100
20
°
(3.2)
.126
(2.8)
.110
(7.1)
.280
(13.7)
.539
(0.5)
.020
(5.9) R
.232
(4.5)
.177
TYPICAL PADDLE SWITCH DIMENSIONS
Solder Lug • Snap-in
Single Pole Only
M2112JCFW01
Single color LED switch does not have terminal 5.
Straight PC • Bracket
Single Pole Only
M2112JCFW13
Silver contact material is standard. Single color LED switch does not have terminal 5.
AT2107 Bezel for Snap-in Panel Frame
Material: Polyamide
Finish: Matte
Colors Available:
LED CIRCUIT, PADDLE, & MOUNTING TYPE COMBINATIONS
Paddle with Isolated
LED Circuit
P
Paddle with
Synchronous
LED Circuit
J
Snap-in combines with
Terminal codes 01, 02, & 03
Bracket combines with
Terminal code 13
Maximum
Panel
Thickness
.126” (3.2mm)
Material: Polyamide
Finish: Matte
Color: Black
A Black
Maximum Panel Thickness
.039” ~ .126” (1.0 ~ 3.2mm)
without Bezel
.039” ~ .098” (1.0 ~ 2.5mm)
with Bezel
(12.7)
.500
(12.4)
.490
(13.1)
.516
(15.9)
.626
OPTIONAL BEZEL & COLORS
(11.8)
.465
(21.5)
.846
(12.0)
.472
(15.6)
.614
(2.2)
.087
(13.1)
.516
(15.9)
.626
B White C Red
E Yellow
F Green
G Blue
H Gray
(18.0)
.709
(2.0)
.079
(5.0)
.197
(11.5)
.453
(12.2)
.480
20
°
(3.2)
.126
(2.8)
.110
(7.1)
.280
(13.7)
.539
(26.5)
1.043
(6.35)
.250
(4.8)
.189
(4.7) Typ
.185
(0.8) Typ
.031
(0.5)
.020
6
3
2
5
4
1
(13.0)
.512
(2.0) Typ
.079
(1.17) Typ
.046
(4.8)
.189
(12.7)
.500
(2.0)
.079
(5.0)
.197
(9.0)
.354
(11.5)
.453
(6.35)
.250
(4.5)
.177
(4.7) Typ
.185
(0.8) Typ
.031
(3.5)
.138
(20.2)
.795
(15.8)
.622
(0.5) Typ
.020
20
°
(3.2)
.126
(20.1)
.791
6
3
2
5
4
1
(9.0)
.354
(3.2) Typ
.126
(13.0)
.512
(1.17) Typ
.046
(1.17) Typ
.046
(4.8)
.189
(12.7)
.500
20
°
(3.2)
.126
(3.5)
.138
(20.1)
.791
(5.9) R
.232
(4.5)
.177



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com