công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2N7002 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

tên linh kiện 2N7002
Giải thích chi tiết về linh kiện  Small Signal MOSFET
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Trang chủ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

2N7002 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  2N7002 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH 2N7002 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH 2N7002 Datasheet HTML 3Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH 2N7002 Datasheet HTML 4Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH 2N7002 Datasheet HTML 5Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
Any changing of specification will not be informed individual
http://www.SeCoSGmbH.com
Elektronische Bauelemente
W
Small Signal MOSFET
115 mAMPS, 60VOLTS, RDS(on)=7.5
2N7002
PACKAGE DIMENSIONS
STYLE 21:
PIN 1. GATE
2. SOURCE
3. DRAIN
D
J
K
L
A
C
B S
H
G
V
3
1
2
DIM
A
MIN
MAX
MIN
MAX
MILLIMETERS
0.1102 0.1197
2.80
3.04
INCHES
B 0.0472 0.0551
1.20
1.40
C 0.0350 0.0440
0.89
1.11
D 0.0150 0.0200
0.37
0.50
G 0.0701 0.0807
1.78
2.04
H 0.0005 0.0040
0.013
0.100
J 0.0034 0.0070
0.085
0.177
K 0.0140 0.0285
0.35
0.69
L 0.0350 0.0401
0.89
1.02
S 0.0830 0.1039
2.10
2.64
V 0.0177 0.0236
0.45
0.60
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. MAXIMUM LEAD THICKNESS INCLUDES LEAD
FINISH THICKNESS. MINIMUM LEAD
THICKNESS IS THE MINIMUM THICKNESS OF
BASE MATERIAL.
SOT–23 (TO–236)
CASE 318–08
ISSUE AF
01-Jun-2002 Rev. A
Page
5 of 5



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com