công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STF28-461/KH bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Crane Aerospace & Electronics.

tên linh kiện STF28-461/KH
Giải thích chi tiết về linh kiện  STF28-461 EMI Input Filters
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CRANE [Crane Aerospace & Electronics.]
Trang chủ  http://www.craneae.com
Logo CRANE - Crane Aerospace & Electronics.

STF28-461/KH bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Crane Aerospace & Electronics.

  STF28-461/KH Datasheet HTML 1Page - Crane Aerospace & Electronics. STF28-461/KH Datasheet HTML 2Page - Crane Aerospace & Electronics. STF28-461/KH Datasheet HTML 3Page - Crane Aerospace & Electronics. STF28-461/KH Datasheet HTML 4Page - Crane Aerospace & Electronics. STF28-461/KH Datasheet HTML 5Page - Crane Aerospace & Electronics. STF28-461/KH Datasheet HTML 6Page - Crane Aerospace & Electronics. STF28-461/KH Datasheet HTML 7Page - Crane Aerospace & Electronics. STF28-461/KH Datasheet HTML 8Page - Crane Aerospace & Electronics. STF28-461/KH Datasheet HTML 9Page - Crane Aerospace & Electronics. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
Electrical Characteristics: 25°C Tc, nominal Vin, unless otherwise specified.
Notes:
1. Guaranteed by design, not tested.
STF28-461
parameter
COnDitiOnS
min
typ
maX
unitS
input VOltage
COntinuOuS
0
28
50
VDC
input Current1
0.80
A
nOiSe reJeCtiOn
500 kHz
50
50
45
dB
1 MHz
5 MHz
DC reSiStanCe (rDC)
tC = 25°C
1.2
V
Output VOltage
SteaDy State
VOUT = VIN - IIN(RDC)
VDC
Output Current
SteaDy State
0.80
A
pOwer DiSSipatiOn
at maXimum Current
1.15
W
Crane Aerospace & Electronics Power Solutions
STF28-461 EMI Input Filters
Page 5 of 10
Rev A - 20070509
28 VOlT INPuT – 0.8 aMP
www.craneae.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com