công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

D68H8D bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Frequency Devices, Inc.

tên linh kiện D68H8D
Giải thích chi tiết về linh kiện  32 Pin DIP 8-Pole Filters
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREQUENCYDEVICES [Frequency Devices, Inc.]
Trang chủ  http://www.freqdev.com/
Logo FREQUENCYDEVICES - Frequency Devices, Inc.

D68H8D bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Frequency Devices, Inc.

Back Button D68H8D Datasheet HTML 8Page - Frequency Devices, Inc. D68H8D Datasheet HTML 9Page - Frequency Devices, Inc. D68H8D Datasheet HTML 10Page - Frequency Devices, Inc. D68H8D Datasheet HTML 11Page - Frequency Devices, Inc. D68H8D Datasheet HTML 12Page - Frequency Devices, Inc. D68H8D Datasheet HTML 13Page - Frequency Devices, Inc. D68H8D Datasheet HTML 14Page - Frequency Devices, Inc. D68H8D Datasheet HTML 15Page - Frequency Devices, Inc. D68H8D Datasheet HTML 16Page - Frequency Devices, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 17 page
background image
8-Pole, 6-Zero
Elliptic, 1.77
Appendix A
Low-Pass
24
1784 Chessie Lane, Ottawa, IL 61350 • Tel: 800/252-7074, 815/434-7800 • FAX: 815/434-8176
e-mail: sales@freqdev.com Web Address: http://www.freqdev.com
Normalized Frequency(f/fc)
Normalized Time (1/f sec)
Normalized Time (1/f sec)
Frequency Response
Delay
(Normalized)
Step Response
0.1
1.0
2
3
4
5 6 7 8 9
0.0
2.0
4.0
1.5
0.15
0.8
0.1
1.0
10.0
2
3 4 5 6 78
2
3 4 5 6 7
-100
-80
-60
-40
-20
0
0
1
2
3
4
5
-0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.Normalized Group Delay:
The above delay data is normalized to a corner frequency
of 1.0Hz.The actual delay is the normalized delay divided
by the actual corner frequency (fc).
Actual Delay =
Normalized Delay
Actual Corner Frequency (fc) in Hz
(sec)
Theoretical Transfer Characteristics
1
f/fc
(Hz)
Amp
(dB)
Phase
(deg)
Delay
4.00
5.00
6.00
7.00
2.40
2.60
2.80
3.00
3.50
1.85
1.90
1.95
2.00
2.20
1.50
1.60
1.70
1.75
1.80
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
8.00
9.00
10.0
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
-86.2
-87.8
-89.3
-83.1
-82.1
-83.1
-84.6
-82.0
-83.5
-88.2
-99.9
-87.2
-83.6
-82.0
-83.7
-87.8
-85.8
-40.1
-51.5
-65.2
-75.0
-113.0
-0.035
-1.76
-8.28
-18.4
-29.3
-0.015
-0.041
-0.046
-0.016
-0.025
0.007
0.022
0.033
0.031
0.014
0.00
-0.004
-0.014
-0.024
-0.020
-160
-163
-164
-140
-148
-154
-157
-289
-295
-301
-305
-134
-440
-444
-447
-450
-280
-578
-594
-606
-611
-616
-323
-392
-467
-522
-558
-213
-232
-251
-272
-296
-133
-148
-163
-179
-196
0.00
-25.7
-51.6
-77.9
-105
0.007
0.005
0.004
0.030
0.018
0.013
0.009
0.099
0.081
0.067
0.057
0.040
0.217
0.198
0.182
0.168
0.126
0.517
0.381
0.296
0.265
0.239
1.65
2.14
1.86
1.19
0.753
0.989
1.04
1.12
1.23
1.40
0.811
0.840
0.872
0.908
0.946
0.713
0.716
0.724
0.740
0.767



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com