công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTC3406AB bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Linear Technology

tên linh kiện LTC3406AB
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5MHz, 600mA Synchronous Step-Down Regulator in ThinSOT
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LINER [Linear Technology]
Trang chủ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LTC3406AB bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Linear Technology

Back Button LTC3406AB Datasheet HTML 8Page - Linear Technology LTC3406AB Datasheet HTML 9Page - Linear Technology LTC3406AB Datasheet HTML 10Page - Linear Technology LTC3406AB Datasheet HTML 11Page - Linear Technology LTC3406AB Datasheet HTML 12Page - Linear Technology LTC3406AB Datasheet HTML 13Page - Linear Technology LTC3406AB Datasheet HTML 14Page - Linear Technology LTC3406AB Datasheet HTML 15Page - Linear Technology LTC3406AB Datasheet HTML 16Page - Linear Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 16 page
background image
LTC3406AB
13
3406abfa
APPLICATIONS INFORMATION
For the feedback resistors, choose R1 = 316k. R2 can
then be calculated from Equation (2) to be:
R
V
Rk
OUT
2
06
1
1 1000
=−
⎛
⎝⎜
⎞
⎠⎟
=
.
(4)
Figure 5 shows the complete circuit along with its ef-
ficiency curve.
Figure 5
OUTPUT CURRENT (mA)
0.1
10
1000
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
3406B G03
1
100
VOUT = 2.5V
VIN = 2.7V
VIN = 3.6V
VIN = 4.2V
VOUT
200mV/DIV
IL
500mA/DIV
ILOAD
500mA/DIV
20
μs/DIV
VIN = 3.6V
VOUT = 2.5V
ILOAD = 200mA TO 450mA
3406B F10
Load Step
VIN
CIN
†
4.7
μF
CER
VIN
LTC3406AB
RUN
3
2.2
μH*
22pF
1M
316k
3406AB TA09a
5
4
1
2
SW
VFB
GND
COUT**
10
μF
CER
2.5V, 600mA
VOUT
* MURATA LQH32CN2R2M33
** TAIYO YUDEN JHK316BJ106ML
† TAIYO YUDEN JMK212BJ475MG
VOUT
100mV/DIV
IL
500mA/DIV
ILOAD
500mA/DIV
20
μs/DIV
VIN = 3.6V
VOUT = 2.5V
ILOAD = 300mA TO 600mA
3406B F16
Load Step



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com