công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTC6908CDCB-2 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Linear Technology

tên linh kiện LTC6908CDCB-2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Resistor Set SOT-23 Oscillator with Spread Spectrum Modulation
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LINER [Linear Technology]
Trang chủ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LTC6908CDCB-2 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Linear Technology

Back Button LTC6908CDCB-2 Datasheet HTML 8Page - Linear Technology LTC6908CDCB-2 Datasheet HTML 9Page - Linear Technology LTC6908CDCB-2 Datasheet HTML 10Page - Linear Technology LTC6908CDCB-2 Datasheet HTML 11Page - Linear Technology LTC6908CDCB-2 Datasheet HTML 12Page - Linear Technology LTC6908CDCB-2 Datasheet HTML 13Page - Linear Technology LTC6908CDCB-2 Datasheet HTML 14Page - Linear Technology LTC6908CDCB-2 Datasheet HTML 15Page - Linear Technology LTC6908CDCB-2 Datasheet HTML 16Page - Linear Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 16 page
background image
LTC6908-1/LTC6908-2
12
690812fa
TYPICAL APPLICATIO S
Figure 8a. 1.1MHz, 1.8V/16A Step-Down Regulator
PVIN
PVIN
PVIN
PVIN
PVIN
PVIN
PVIN
PVIN
SVIN
TRACK
PGOOD
RUN/SS
ITH
RT
SGND
PGND
PGND
PGND
SYNC/MODE
1
2
11
12
20
21
30
31
25
38
37
36
34
33
32
19
18
17
16
3
4
9
10
22
23
28
29
24
35
5
7
26
6
8
13
14
15
27
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
VFB
PGND
PGND
PGND
PGND
PGND
PGND
PGND
PGND
PGND
VREF
LTC3418
L1
0.2
µH
C2
1000pF
X7R
COUT
100
µF
×4
CIN1
100
µF
×4
CSVIN1
1
µF
X7R
VIN
3.3V
VOUT
1.8V
16A
R1
2.55k
R2
2k
RPG1
100k
RSS1
2.2M
CSS1
1000pF
X7R
C1A
47pF
X7R
CITH
2200pF
X7R
CREF1
2.2
µF
X7R
RITH
2k
ROSC1 69.8k
RSVIN1
100
Ω
CSVIN2
1
µF
X7R
RSVIN2
100
Ω
CREF2
2.2
µF
X7R
C1B
47pF
X7R
690812 TA02
PVIN
PVIN
PVIN
PVIN
PVIN
PVIN
PVIN
PVIN
SVIN
TRACK
PGOOD
RUN/SS
ITH
RT
SGND
PGND
PGND
PGND
SYNC/MODE
1
2
11
12
20
21
30
31
25
38
37
36
34
33
32
19
18
17
16
3
4
9
10
22
23
28
29
24
35
5
7
26
6
8
13
14
15
27
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
VFB
PGND
PGND
PGND
PGND
PGND
PGND
PGND
PGND
PGND
VREF
LTC3418
L2
0.2
µH
CIN2
100
µF
×4
CIN1, CIN2, COUT: TDK C3225X5R0J107M
L1, L2: VISHAY DALE IHLP-2525CZ-01
RPG2
100k
ROSC2 69.8k
CBYP
90.9k
OUT1
OUT2
fOUT = 10MHz • 10k/RSET
MOD
V+
GND
SET
LTC6908-1
0.1
µF
VIN
2.8V TO 5.5V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com