công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A32100DX-PLB bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - Actel Corporation

tên linh kiện A32100DX-PLB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Integrator Series FPGAs: 1200XL and 3200DX Families
PDF  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ACTEL [Actel Corporation]
Trang chủ  http://www.actel.com
Logo ACTEL - Actel Corporation

A32100DX-PLB bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - Actel Corporation

Back Button A32100DX-PLB Datasheet HTML 19Page - Actel Corporation A32100DX-PLB Datasheet HTML 20Page - Actel Corporation A32100DX-PLB Datasheet HTML 21Page - Actel Corporation A32100DX-PLB Datasheet HTML 22Page - Actel Corporation A32100DX-PLB Datasheet HTML 23Page - Actel Corporation A32100DX-PLB Datasheet HTML 24Page - Actel Corporation A32100DX-PLB Datasheet HTML 25Page - Actel Corporation A32100DX-PLB Datasheet HTML 26Page - Actel Corporation A32100DX-PLB Datasheet HTML 27Page - Actel Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 84 page
background image
Discontinued – v3.0
23
Integrato r Se ries F P G A s: 1200 XL and 320 0DX Fam ilies
Deco de Modu le Timing
A–G, H
Y
tPLH
50%
VCC
VCC
tPHL
Y
A
B
C
D
E
F
G
H
SRAM Timing Cha r ac teristics
WRAD [5:0]
BLKEN
WEN
WCLK
RDAD [5:0]
LEW
REN
RCLK
RD [7:0]
WD [7:0]
Write Port
Read Port
RAM Array
32x8 or 64x4
(256 Bits)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com