| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
XIO2000AI bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - TEXAS ADVANCED OPTOELECTRONIC SOLUTIONS |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
XIO2000AI bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - TEXAS ADVANCED OPTOELECTRONIC SOLUTIONS |
|
8 / 159 page ![]() Tables viii April 2007 Revised October 2008 SCPS155C List of Tables Table Page 2−1 XIO2000A GZZ/ZZZ Terminals Sorted Alphanumerically 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−2 XIO2000A ZHH Terminals Sorted Alphanumerically 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−3 XIO2000A Signal Names Sorted Alphabetically 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−4 Power Supply Terminals 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−5 Ground Terminals 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−6 Combined Power Outputs 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−7 PCI Express Terminals 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−8 Clock Terminals 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−9 PCI System Terminals 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−10 Reserved Terminals 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−11 Miscellaneous Terminals 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−1 Bridge Reset Options 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−2 Initial Flow Control Credit Advertisements 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−3 Messages Supported by the Bridge 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−4 IRQ Interrupt to MSI Message Mapping 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−5 Classic PCI Arbiter Registers 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−6 Port Number to PCI Bus Device Mapping 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−7 128-Phase, WRR Time-Based Arbiter Registers 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−8 PCI Isochronous Windows 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−9 Hardware-Fixed, Round-Robin Arbiter Registers 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−10 32-phase, WRR Arbiter Registers 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−11 Type 0 Configuration Transaction IDSEL Mapping 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−12 Interrupt Mapping In The Code Field 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−13 EEPROM Register Loading Map 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−14 Registers Used To Program Serial-Bus Devices 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−15 Clocking In Low Power States 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−1 Classic PCI Configuration Register Map 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−2 Command Register Description 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−3 Status Register Description 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−4 Class Code and Revision ID Register Description 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−5 Device Control Base Address Register Description 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−6 I/O Base Register Description 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−7 I/O Limit Register Description 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−8 Secondary Status Register Description 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−9 Memory Base Register Description 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−10 Memory Limit Register Description 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−11 Prefetchable Memory Base Register Description 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−12 Prefetchable Memory Limit Register Description 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−13 Prefetchable Base Upper 32-Bit Register Description 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−14 Prefetchable Limit Upper 32-Bit Register Description 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−15 I/O Base Upper 16-Bit Register Description 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−16 I/O Limit Upper 16-Bit Register Description 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−17 Bridge Control Register Description 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−18 Power Management Capabilities Register Description 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−19 Power Management Control/Status Register Description 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−20 Power Management Bridge Support Extension Register Description 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−21 MSI Message Control Register Description 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |