công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC6419AD02ML bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC6419AD02ML
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual LDO Regulator (ch1=300mA, ch2=100mA) with ON/OFF Switch
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6419AD02ML bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC6419AD02ML Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC6419AD02ML Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC6419AD02ML Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor XC6419AD02ML Datasheet HTML 10Page - Torex Semiconductor XC6419AD02ML Datasheet HTML 11Page - Torex Semiconductor XC6419AD02ML Datasheet HTML 12Page - Torex Semiconductor XC6419AD02ML Datasheet HTML 13Page - Torex Semiconductor XC6419AD02ML Datasheet HTML 14Page - Torex Semiconductor XC6419AD02ML Datasheet HTML 15Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 29 page
background image
11/29
XC6419
Series
■TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
* EN Voltage condition: Unless otherwise stated, VEN=VIN while the other channel is turned off ((VEN=VSS).
(1) 出力電圧-出力電流特性例
XC6419(VOUT1=0.8V) VR1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
100
200
300
400
500
OutputCurrent : IOUT1 (mA)
VIN=1.6V
VIN=1.8V
VIN=2.3V
Ta=25℃, CIN=1.0μF(ceramic), CL1=2.2μF(ceramic)
XC6419(VOUT2=0.8V) VR2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
25
50
75
100 125 150 175 200
OutputCurrent : IOUT2 (mA)
VIN=1.6V
VIN=1.8V
VIN=2.3V
Ta=25℃, CIN=1.0μF(ceramic), CL2=2.2μF(ceramic)
XC6419(VOUT1=1.5V) VR1
0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
0
100
200
300
400
500
OutputCurrent : IOUT1 (mA)
VIN=1.6V
VIN=1.8V
VIN=2.0V
VIN=2.5V
Ta=25℃, CIN=1.0μF(ceramic), CL1=1.0μF(ceramic)
XC6419(VOUT2=1.5V) VR2
0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
0
25
50
75
100 125 150 175 200
OutputCurrent : IOUT2 (mA)
VIN=1.6V
VIN=1.8V
VIN=2.0V
VIN=2.5V
Ta=25℃, CIN=1.0μF(ceramic), CL2=1.0μF(ceramic)
XC6419(VOUT1=2.8V) VR1
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
3.2
0
100
200
300
400
500
OutputCurrent : IOUT1 (mA)
VIN=2.9V
VIN=3.1V
VIN=3.3V
VIN=3.8V
VIN=6.0V
Ta=25℃, CIN=1.0μF(ceramic), CL1=1.0μF(ceramic)
XC6419(VOUT2=2.8V) VR2
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
3.2
0
25
50
75
100 125 150 175 200
OutputCurrent : IOUT2 (mA)
VIN=2.9V
VIN=3.1V
VIN=3.3V
VIN=3.8V
VIN=6.0V
Ta=25℃, CIN=1.0μF(ceramic), CL2=1.0μF(ceramic)
(1) Output Voltage vs. Output Current



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com