công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC6419AD02ML bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC6419AD02ML
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual LDO Regulator (ch1=300mA, ch2=100mA) with ON/OFF Switch
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6419AD02ML bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC6419AD02ML Datasheet HTML 5Page - Torex Semiconductor XC6419AD02ML Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC6419AD02ML Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC6419AD02ML Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC6419AD02ML Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor XC6419AD02ML Datasheet HTML 10Page - Torex Semiconductor XC6419AD02ML Datasheet HTML 11Page - Torex Semiconductor XC6419AD02ML Datasheet HTML 12Page - Torex Semiconductor XC6419AD02ML Datasheet HTML 13Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 29 page
background image
9/29
XC6419
Series
<Input and Output Capacitor>
The XC6419 needs an output capacitor CL for phase compensation. The requested capacitance values are described in the
table below. The device may go into unstable operation when the output capacitance reduction happens as a result of bias or
temperature drift. Please choose a capacitor with less influence from temperature and bias. Also, please place 1.0μF input
capacitor CIN between VIN and VSS pins for stabilizing input supply voltage.
■NOTES ON USE
1. Please use this IC within the stated absolute maximum ratings. The IC is liable to malfunction should the ratings be
exceeded.
2. Where wiring impedance is high, operations may become unstable due to noise and/or phase lag depending on output
current. Please wire the input capacitor CIN and the output capacitor CL as close to the IC as possible.
■OPERATIONAL DESCRIPTION (Continued)
SETTING VOLTAGE
OUTPUT CAPACITOR
0.8V∼1.15V
CL≧2.2μF
1.2V∼5.0V
CL≧1.0μF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com