công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF830FP bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Suntac Electronic Corp.

tên linh kiện IRF830FP
Giải thích chi tiết về linh kiện  POWER MOSFET
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNTAC [Suntac Electronic Corp.]
Trang chủ  
Logo SUNTAC - Suntac Electronic Corp.

IRF830FP bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Suntac Electronic Corp.

  IRF830FP Datasheet HTML 1Page - Suntac Electronic Corp. IRF830FP Datasheet HTML 2Page - Suntac Electronic Corp. IRF830FP Datasheet HTML 3Page - Suntac Electronic Corp. IRF830FP Datasheet HTML 4Page - Suntac Electronic Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
IRF830
POWER MOSFET
Page 1
GENERAL DESCRIPTION
FEATURES
This Power MOSFET is designed for low voltage, high
speed power switching applications such as switching
regulators, conveters, solenoid and relay drivers.
‹
Higher Current Rating
‹
Lower rDS(ON), Lower Capacitances
‹
Lower Total Gate Charge
‹
Tighter VSD Specifications
‹
Avalanche Energy Specified
PIN CONFIGURATION
SYMBOL
TO-220/TO-220FP
Top View
1
23
D
S
G
N-Channel MOSFET
ORDERING INFORMATION
Part Number
Package
.................IRF830....................................................TO-220
.................IRF830FP
TO-220FP
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Rating
Symbol
Value
Unit
Drain to Current
Continuous
Pulsed (Note 1)
ID
IDM
5.0
18
A
Gate-to-Source Voltage
Continue
VGS
±20
V
Total Power Dissipation
Derate above 25
PD
96
0.77
W
W/
Single Pulse Avalanche Energy (Note 2)
EAS
125
mJ
Operating and Storage Temperature Range
TJ, TSTG
-55 to 150
Thermal Resistance
Junction to Case
Junction to Ambient
JC
JA
1.70
62
/W
Maximum Lead Temperature for Soldering Purposes, 1/8” from case for 10 seconds
TL
300


Số phần tương tự - IRF830FP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
First Components Intern...
IRF830FP FCI-IRF830FP Datasheet
405Kb / 5P
4.5A 500V N CHANNEL POWER MOSFET
More results

Mô tả tương tự - IRF830FP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
STK730P AUK-STK730P Datasheet
398Kb / 8P
Power MOSFET
logo
Torex Semiconductor
XP131A1145SR TOREX-XP131A1145SR_1 Datasheet
427Kb / 5P
Power MOSFET
XP131A1715SR TOREX-XP131A1715SR_1 Datasheet
439Kb / 5P
Power MOSFET
XP132A1635SR TOREX-XP132A1635SR_1 Datasheet
447Kb / 5P
Power MOSFET
logo
Vishay Siliconix
IRF9Z14S VISHAY-IRF9Z14S Datasheet
2Mb / 8P
Power MOSFET
02-Jun-08
IRF630 VISHAY-IRF630 Datasheet
579Kb / 8P
Power MOSFET
21-Mar-11
IRF634N VISHAY-IRF634N Datasheet
162Kb / 8P
Power MOSFET
19-Jun-08
IRF710 VISHAY-IRF710 Datasheet
1,019Kb / 8P
Power MOSFET
30-May-08
logo
ON Semiconductor
NTMS4937N ONSEMI-NTMS4937N Datasheet
142Kb / 5P
Power MOSFET Power MOSFET
September, 2009 ??Rev. 0
NTP35N15G ONSEMI-NTP35N15G Datasheet
161Kb / 7P
Power MOSFET Power MOSFET
May, 2010 ??Rev. 4
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com