công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SC431CSKQTR bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Semtech Corporation

tên linh kiện SC431CSKQTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Adjustable Shunt Regulator
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMTECH [Semtech Corporation]
Trang chủ  http://www.semtech.com
Logo SEMTECH - Semtech Corporation

SC431CSKQTR bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Semtech Corporation

  SC431CSKQTR Datasheet HTML 1Page - Semtech Corporation SC431CSKQTR Datasheet HTML 2Page - Semtech Corporation SC431CSKQTR Datasheet HTML 3Page - Semtech Corporation SC431CSKQTR Datasheet HTML 4Page - Semtech Corporation SC431CSKQTR Datasheet HTML 5Page - Semtech Corporation SC431CSKQTR Datasheet HTML 6Page - Semtech Corporation SC431CSKQTR Datasheet HTML 7Page - Semtech Corporation SC431CSKQTR Datasheet HTML 8Page - Semtech Corporation SC431CSKQTR Datasheet HTML 9Page - Semtech Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
9
 2008 Semtech Corp.
www.semtech.com
POWER MANAGEMENT
SC431
SEE DETAIL
DETAIL
A
A
.050 BSC
.236 BSC
8
.010
.150
.189
.154
.193
.012
-
8
0.25
1.27 BSC
6.00 BSC
3.90
4.90
-
.157
.197
3.80
4.80
.020
0.31
4.00
5.00
0.51
bxN
2X N/2 TIPS
SEATING
aaa C
E/2
2X
12
N
A
D
A1
E1
bbb
C A-B D
ccc C
e/2
A2
(.041)
.004
.008
-
.028
-
-
-
-
0°
.016
.007
.049
.004
.053
8°
0°
0.20
0.10
-
8°
0.40
0.17
1.25
0.10
.041
.010
.069
.065
.010
1.35
(1.04)
0.72
-
1.04
0.25
-
-
-
1.75
1.65
0.25
0.25
-
.010
.020
0.50
-
c
L
(L1)
01
0.25
GAGE
PLANE
h
h
3. DIMENSIONS "E1" AND "D" DO NOT INCLUDE MOLD FLASH, PROTRUSIONS
OR GATE BURRS.
-B-
CONTROLLING DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS (ANGLES IN DEGREES).
DATUMS
AND
TO BE DETERMINED AT DATUM PLANE
NOTES:
1.
2.
-A-
-H-
SIDE VIEW
A
B
C
D
e
H
PLANE
REFERENCE JEDEC STD MS-012, VARIATION AA.
4.
L1
N
01
bbb
aaa
ccc
A
b
A2
A1
D
E
E1
L
h
e
c
DIM
MIN
MILLIMETERS
NOM
DIMENSIONS
INCHES
MIN
MAX
MAX
NOM
E
(.205)
(5.20)
Z
G
Y
P
(C)
3.00
.118
1.27
.050
0.60
.024
2.20
.087
7.40
.291
X
INCHES
DIMENSIONS
Z
P
Y
X
DIM
C
G
MILLIMETERS
THIS LAND PATTERN IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY.
CONSULT YOUR MANUFACTURING GROUP TO ENSURE YOUR
COMPANY'S MANUFACTURING GUIDELINES ARE MET.
NOTES:
1.
REFERENCE IPC-SM-782A, RLP NO. 300A.
2.
Semtech Corporation
Power Management Products Division
200 Flynn Road, Camarillo, CA 93012
Phone: (805)498-2111 FAX (805)498-3804
Contact Information
Outline Drawing - SO-8
Land Pattern - SO-8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com