công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SC431CSKQTR bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Semtech Corporation

tên linh kiện SC431CSKQTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Adjustable Shunt Regulator
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMTECH [Semtech Corporation]
Trang chủ  http://www.semtech.com
Logo SEMTECH - Semtech Corporation

SC431CSKQTR bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Semtech Corporation

  SC431CSKQTR Datasheet HTML 1Page - Semtech Corporation SC431CSKQTR Datasheet HTML 2Page - Semtech Corporation SC431CSKQTR Datasheet HTML 3Page - Semtech Corporation SC431CSKQTR Datasheet HTML 4Page - Semtech Corporation SC431CSKQTR Datasheet HTML 5Page - Semtech Corporation SC431CSKQTR Datasheet HTML 6Page - Semtech Corporation SC431CSKQTR Datasheet HTML 7Page - Semtech Corporation SC431CSKQTR Datasheet HTML 8Page - Semtech Corporation SC431CSKQTR Datasheet HTML 9Page - Semtech Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
6
 2008 Semtech Corp.
www.semtech.com
POWER MANAGEMENT
SC431
-300
-200
-100
0
100
200
300
-2
-1
0123
VZ (V)
VZ = VREF
TA = 25
oC
-150
-100
-50
0
50
100
150
-2
-1
0123
VZ (V)
VZ = VREF
TA = 25
oC
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
TJ (°C)
IZ = 10mA
∆VZ = 3V to 30V
2.485
2.490
2.495
2.500
2.505
2.510
2.515
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
TJ (°C)
VZ = VREF
IZ = 10mA
0
20
40
60
80
100
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
TJ (°C)
IZ = 10mA
R1 = 10k
Ω
R2 =
∞
0.001
0.01
0.1
1
10
100
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
TJ (°C)
VZ = 30V
VREF = 0V
Cathode Current vs.
Cathode Voltage
Cathode Current vs.
Cathode Voltage
Reference Voltage vs.
Junction Temperature
Reference Input Current vs.
Junction Temperature
Ratio of Delta Reference Voltage to Delta Cathode
Voltage vs. Junction Temperature
Off-State Cathode Current
vs. Junction Temperature
Typical Characteristics



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com