công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ATF1504ASVL-20JC44 bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện ATF1504ASVL-20JC44
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-voltage, Complex Programmable Logic Device
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

ATF1504ASVL-20JC44 bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - ATMEL Corporation

Back Button ATF1504ASVL-20JC44 Datasheet HTML 14Page - ATMEL Corporation ATF1504ASVL-20JC44 Datasheet HTML 15Page - ATMEL Corporation ATF1504ASVL-20JC44 Datasheet HTML 16Page - ATMEL Corporation ATF1504ASVL-20JC44 Datasheet HTML 17Page - ATMEL Corporation ATF1504ASVL-20JC44 Datasheet HTML 18Page - ATMEL Corporation ATF1504ASVL-20JC44 Datasheet HTML 19Page - ATMEL Corporation ATF1504ASVL-20JC44 Datasheet HTML 20Page - ATMEL Corporation ATF1504ASVL-20JC44 Datasheet HTML 21Page - ATMEL Corporation ATF1504ASVL-20JC44 Datasheet HTML 22Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 31 page
background image
18
ATF1504ASV(L)
1409J–PLD–6/05
OE (1, 2)
Global OE pins
GCLR
Global Clear pin
GCLK (1, 2, 3)
Global Clock pins
PD (1, 2)
Power-down pins
TDI, TMS, TCK, TDO
JTAG pins used for boundary-scan testing or in-system programming
GND
Ground pins
VCC
VCC pins for the device
ATF1504ASV Dedicated Pinouts
Dedicated Pin
44-lead
TQFP
44-lead
J-lead
68-lead
J-lead
84-lead
J-lead
100-lead
PQFP
100-lead
TQFP
INPUT/OE2/GCLK2
40
2
2
2
92
90
INPUT/GCLR
39
1
1
1
91
89
INPUT/OE1
384468
849088
INPUT/GCLK1
374367
838987
I/O /GCLK3
354165
818785
I/O / PD (1,2)
5, 19
11, 25
17, 37
20, 46
14, 44
12, 42
I/O / TDI (JTAG)
1
7
12
14
6
4
I/O / TMS (JTAG)
7
13
19
23
17
15
I/O / TCK (JTAG)
26
32
50
62
64
62
I/O / TDO (JTAG)
32
38
57
71
75
73
GND
4, 16, 24, 36
10, 22, 30, 42
6, 16, 26, 34,
38, 48, 58, 66
7, 19, 32, 42,
47, 59, 72, 82
13, 28, 40, 45,
61, 76, 88, 97
11, 26, 38, 43,
59, 74, 86, 95
VCC
9, 17, 29, 41
3, 15, 23, 35
3, 11, 21, 31,
35, 43, 53, 63
3,13, 26, 38,
43, 53, 66, 78
5, 20, 36, 41,
53, 68, 84, 93
3, 18, 34, 39,
51, 66, 82, 91
N/C
–
–
–
–
1, 2, 7, 9,
24, 26, 29, 30,
51, 52, 55, 57,
72, 74, 79, 80
1, 2, 5, 7, 22,
24, 27, 28, 49,
50, 53, 55, 70,
72, 77, 78
# of Signal Pins
36
36
52
68
68
68
# User I/O Pins
32
32
48
64
64
64



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com