công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS42436 bảng dữ liệu(PDF) 42 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện CS42436
Giải thích chi tiết về linh kiện  108 dB, 192 kHz 6-In, 6-Out TDM CODEC
PDF  61 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS42436 bảng dữ liệu(HTML) 42 Page - Cirrus Logic

Back Button CS42436 Datasheet HTML 38Page - Cirrus Logic CS42436 Datasheet HTML 39Page - Cirrus Logic CS42436 Datasheet HTML 40Page - Cirrus Logic CS42436 Datasheet HTML 41Page - Cirrus Logic CS42436 Datasheet HTML 42Page - Cirrus Logic CS42436 Datasheet HTML 43Page - Cirrus Logic CS42436 Datasheet HTML 44Page - Cirrus Logic CS42436 Datasheet HTML 45Page - Cirrus Logic CS42436 Datasheet HTML 46Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 42 / 61 page
background image
42
DS647F2
CS42436
7.3
Power Control (Address 02h)
7.3.1
Power Down ADC Pairs (PDN_ADCX)
Default = 0
0 - Disable
1 - Enable
Function:
When enabled, the respective ADC channel pair (ADC1 - AIN1/AIN2; ADC2 - AIN3/AIN4; and ADC3 -
AIN5/AIN6) will remain in a reset state.
7.3.2
Power Down DAC Pairs (PDN_DACX)
Default = 0
0 - Disable
1 - Enable
Function:
When enabled, the respective DAC channel pair (DAC1 - AOUT1/AOUT2; DAC2 - AOUT3/AOUT4; and
DAC3 - AOUT5/AOUT6) will remain in a reset state. It is advised that any change of these bits be made
while the DACs are muted or the power down bit (PDN) is enabled to eliminate the possibility of audible
artifacts.
7.3.3
Power Down (PDN)
Default = 0
0 - Disable
1 - Enable
Function:
The entire device will enter a low-power state when this function is enabled. The contents of the control
registers are retained in this mode.
76
543
21
0
PDN_ADC3
PDN_ADC2
PDN_ADC1
Reserved
PDN_DAC3
PDN_DAC2
PDN_DAC1
PDN



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com