công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS42436 bảng dữ liệu(PDF) 48 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện CS42436
Giải thích chi tiết về linh kiện  108 dB, 192 kHz 6-In, 6-Out TDM CODEC
PDF  61 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS42436 bảng dữ liệu(HTML) 48 Page - Cirrus Logic

Back Button CS42436 Datasheet HTML 44Page - Cirrus Logic CS42436 Datasheet HTML 45Page - Cirrus Logic CS42436 Datasheet HTML 46Page - Cirrus Logic CS42436 Datasheet HTML 47Page - Cirrus Logic CS42436 Datasheet HTML 48Page - Cirrus Logic CS42436 Datasheet HTML 49Page - Cirrus Logic CS42436 Datasheet HTML 50Page - Cirrus Logic CS42436 Datasheet HTML 51Page - Cirrus Logic CS42436 Datasheet HTML 52Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 48 / 61 page
background image
48
DS647F2
CS42436
7.10
DAC Channel Invert (Address 10h)
7.10.1
Invert Signal Polarity (INV_AOUTX)
Default = 0
0 - Disabled
1 - Enabled
Function:
When enabled, these bits will invert the signal polarity of their respective channels.
7.11
AINX Volume Control (Address 11h-16h)
7.11.1
AINX Volume Control (AINX_VOL[7:0])
Default = 00h
Function:
The level of AIN1 - AIN6 can be adjusted in 0.5 dB increments as dictated by the ADC Soft and Zero Cross
bits (ADC_SZC[1:0]) from +24 to -64 dB. Levels are decoded in two’s complement, as shown in Table 9.
Binary Code
Volume Setting
00000000
0 dB
00101000
-20 dB
01010000
-40 dB
01111000
-60 dB
10110100
-90 dB
Table 8. Example AOUT Volume Settings
76
543
21
0
Reserved
Reserved
INV_AOUT6
INV_AOUT5
INV_AOUT4
INV_AOUT3
INV_AOUT2
INV_AOUT1
76
543
21
0
AINx_VOL7
AINx_VOL6
AINx_VOL5
AINx_VOL4
AINx_VOL3
AINx_VOL2
AINx_VOL1
AINx_VOL0
Binary Code
Volume Setting
0111 1111
+24 dB
···
···
0011 0000
+24 dB
···
···
0000 0000
0 dB
1111 1111
-0.5 dB
1111 1110
-1 dB
···
···
1000 0000
-64 dB
Table 9. Example AIN Volume Settings



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com