công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS5461A bảng dữ liệu(PDF) 42 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện CS5461A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Phase, Bi-directional Power/Energy IC
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS5461A bảng dữ liệu(HTML) 42 Page - Cirrus Logic

Back Button CS5461A Datasheet HTML 36Page - Cirrus Logic CS5461A Datasheet HTML 37Page - Cirrus Logic CS5461A Datasheet HTML 38Page - Cirrus Logic CS5461A Datasheet HTML 39Page - Cirrus Logic CS5461A Datasheet HTML 40Page - Cirrus Logic CS5461A Datasheet HTML 41Page - Cirrus Logic CS5461A Datasheet HTML 42Page - Cirrus Logic CS5461A Datasheet HTML 43Page - Cirrus Logic CS5461A Datasheet HTML 44Page - Cirrus Logic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 42 / 44 page
background image
CS5461A
42
DS661F2
10.PACKAGE DIMENSIONS
Notes:
3.
“D” and “E1” are reference datums and do not included mold flash or protrusions, but do include mold mismatch
and are measured at the parting line, mold flash or protrusions shall not exceed 0.20 mm per side.
4.
Dimension “b” does not include dambar protrusion/intrusion. Allowable dambar protrusion shall be 0.13 mm total in
excess of “b” dimension at maximum material condition. Dambar intrusion shall not reduce dimension “b” by more
than 0.07 mm at least material condition.
5.
These dimensions apply to the flat section of the lead between 0.10 and 0.25 mm from lead tips.
INCHES
MILLIMETERS
NOTE
DIM
MIN
NOM
MAX
MIN
NOM
MAX
A
--
--
0.084
--
--
2.13
A1
0.002
0.006
0.010
0.05
0.13
0.25
A2
0.064
0.068
0.074
1.62
1.73
1.88
b
0.009
--
0.015
0.22
--
0.38
2,3
D
0.311
0.323
0.335
7.90
8.20
8.50
1
E
0.291
0.307
0.323
7.40
7.80
8.20
E1
0.197
0.209
0.220
5.00
5.30
5.60
1
e
0.022
0.026
0.030
0.55
0.65
0.75
L
0.025
0.03
0.041
0.63
0.75
1.03
∝
0°
4°
8°
0°
4°
8°
JEDEC #: MO-150
Controlling Dimension is Millimeters.
E
N
12 3
e
b2
A1
A2
A
D
SEATING
PLANE
E11
L
SIDE VIEW
END VIEW
TOP VI EW
∝
24L SSOP PACKAGE DRAWING



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com