công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA8933B bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA8933B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Class D audio amplifier
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

TDA8933B bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - NXP Semiconductors

Back Button TDA8933B Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors TDA8933B Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors TDA8933B Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors TDA8933B Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors TDA8933B Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors TDA8933B Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors TDA8933B Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors TDA8933B Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors TDA8933B Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 42 page
background image
TDA8933B_1
© NXP B.V. 2008. All rights reserved.
Preliminary data sheet
Rev. 01 — 23 October 2008
13 of 42
NXP Semiconductors
TDA8933B
Class D audio amplifier
4
DIAG
5
ENGAGE
6
POWERUP
7
CGND
Table 7.
Internal circuitry
Pin
Symbol
Equivalent circuit
001aaf607
100 k
Ω
± 20 %
500
Ω
± 20 %
50
µA
2.5 V
4
VSSA
VDDA
CGND
001aaf608
100 k
Ω
± 20 %
2 k
Ω
± 20 %
Iref = 50 µA
2.8 V
5
VSSA
VDDA
CGND
001aad788
6
VSSA
VDDA
CGND
001aad789
7
VSSA
VDDA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com