công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M61316SP bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện M61316SP
Giải thích chi tiết về linh kiện  l2C BUS Controlled Video Pre-amp for High Resolution Color Display
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

M61316SP bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Renesas Technology Corp

Back Button M61316SP Datasheet HTML 18Page - Renesas Technology Corp M61316SP Datasheet HTML 19Page - Renesas Technology Corp M61316SP Datasheet HTML 20Page - Renesas Technology Corp M61316SP Datasheet HTML 21Page - Renesas Technology Corp M61316SP Datasheet HTML 22Page - Renesas Technology Corp M61316SP Datasheet HTML 23Page - Renesas Technology Corp M61316SP Datasheet HTML 24Page - Renesas Technology Corp M61316SP Datasheet HTML 25Page - Renesas Technology Corp M61316SP Datasheet HTML 26Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 27 page
background image
M61311SP/M61316SP
REJ03F0199-0201 Rev.2.01 Mar 31, 2008
Page 22 of 26
Typical Characteristics (Reference data)
Brightness Control Voltage (VDC)
Brightness Control Characteristics
6
0
1
2
3
4
5
01
0.5
23
4
Main Contrast Control Data
Main Contrast Control Characteristics
6
5
4
3
2
1
0
00H
FFH
Sub contrast: Max
ABL:
5 V
6
0
1
2
3
4
5
ABL Control Voltage (VDC)
ABL Control Characteristics
01
2
3
4
5
Main contrast: Max
Sub contrast: Max
Sub Contrast Control Data
Sub Contrast Control Characteristics
6
0
1
2
3
4
5
00H
FFH
6
0
1
3
2
4
5
OSD Adjust Control Data
OSD Adjust Control Characteristics
00H
7FH
6
0
1
2
3
4
5
D/A OUT Control Data
D/A OUT Control Characteristics
00H
FFH
Brightness: 2 VDC
Main contrast: Max
ABL:
5 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com