công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M61316SP bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện M61316SP
Giải thích chi tiết về linh kiện  l2C BUS Controlled Video Pre-amp for High Resolution Color Display
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

M61316SP bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Renesas Technology Corp

Back Button M61316SP Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp M61316SP Datasheet HTML 15Page - Renesas Technology Corp M61316SP Datasheet HTML 16Page - Renesas Technology Corp M61316SP Datasheet HTML 17Page - Renesas Technology Corp M61316SP Datasheet HTML 18Page - Renesas Technology Corp M61316SP Datasheet HTML 19Page - Renesas Technology Corp M61316SP Datasheet HTML 20Page - Renesas Technology Corp M61316SP Datasheet HTML 21Page - Renesas Technology Corp M61316SP Datasheet HTML 22Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 27 page
background image
M61311SP/M61316SP
REJ03F0199-0201 Rev.2.01 Mar 31, 2008
Page 18 of 26
Test Circuit
A
+
12 V
IA
47
µ
SW12
a
b
SW13
a
b
SW14
a
b
SW15
a
b
A
+
5 V
IB
47
µ
D/A
OUT
(24)
D/A
OUT
(23)
D/A
OUT
(22)
D/A
OUT
(21)
OUT (30)
1 k
OUT (28)
1 k
OUT (26)
1 k
SDA
CP
IN
SG5
SW18
SG7
SW17
ab
SCL
a
b
14
15
16
13
12
11
10
9
8
6
5
4
3
2
1
7
22
24
30
23
32
25
26
27
28
29
31
20
17
18
21
19
SW3
ab
SG6
SG4
SG1
: Measure point
Capacitor: 0.01
µF (unless otherwise specified.)
SW2
3.3
µ
0.01
µ
IN (2)
a
b
+
SW4
SW5
3.3
µ
0.01
µ
IN (4)
a
b
+
SW7
Sync
Sepa
OUT
Video
Det
OUT
3.3
µ
0.01
µ
IN (7)
a
b
+
1
µ
SonG
IN
a
b
+
50 k
GND
R IN
12 V
G IN
SonG
IN
GND
B IN
GND
GND
GND
GND
Sync
Sepa
OUT
Video
Det
OUT
5 V
OSD
BLK
IN
OSD
R
IN
OSD
G
IN
OSD
B
IN
Ret
BLK
IN
CP
IN
SDA
SCL
D/A
OUT1
D/A
OUT2
D/A
OUT3
D/A
OUT4
B OUT
G OUT
R OUT
12 V
ABL
IN
BRIGHT
0 to 5 V
V32
V31
0 to 5 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com