công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/20103 bảng dữ liệu(PDF) 889 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/20103
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/Tiny Series
PDF  992 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/20103 bảng dữ liệu(HTML) 889 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/20103 Datasheet HTML 885Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 886Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 887Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 888Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 889Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 890Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 891Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 892Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 893Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 889 / 992 page
background image
Section 26 Low-Voltage Detection Circuits
Rev. 1.00 Oct. 03, 2008 Page 863 of 962
REJ09B0465-0100
Bit
Symbol
Bit Name
Description
R/W
1
VD2MS
LVD2
mode
select
0: Generates an interrupt request when the voltage
reaches Vdet2.
1: Generates a reset request when the voltage
reaches Vdet2.
R/W
0
VD2RE
LVD2
interrupt/
reset
request
enable
This bit is enabled when the VD2E bit is 1.
0: Disables interrupt/reset requests when the
specified voltage level is detected.
1: Enables interrupt/reset requests when the specified
voltage level is detected.
R/W
Table 26.1 shows the relationship between LD2CRH settings and the selection function. LD2CRH
should be used according to table 26.1.
Table 26.1
LD2CRH Settings and Select Functions
LD2CRH Settings
Selection Function
VD2MS
VD2DFS
VD2IRCS
LVD2 Falling
Reset
LVD2 Falling
Interrupt
LVD2 Rising
Interrupt
1
x
x
O
0
1
x
O
O
0
0
1
O
0
0
0
O
[Legend]
x: Don't care.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com