công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/20103 bảng dữ liệu(PDF) 859 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/20103
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/Tiny Series
PDF  992 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/20103 bảng dữ liệu(HTML) 859 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/20103 Datasheet HTML 855Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 856Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 857Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 858Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 859Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 860Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 861Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 862Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 863Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 859 / 992 page
background image
Section 24 A/D Converter
Rev. 1.00 Oct. 03, 2008 Page 833 of 962
REJ09B0465-0100
CMPVALL and the lower 2 bits of CMPVALH specify the voltage to be compared.
CMPVALH and CMPVALL are assigned to the same addresses as ADDR2 (ADDR2_2) and
ADDR3 (ADDR3_2), respectively. CMPVALH and CMPVALL become valid in compare mode.
Table 24.4 shows the correspondence between VAL[9:0] setting and the voltage to be compared.
Table 24.4
VAL[9:0] Setting and Corresponding Voltage to be Compared
VAL[9:0] Setting
Voltage to be Compared
B'0000000000
AVss
B'0000000001
AVcc
× 1/1024
B'0000000010
AVcc
× 2/1024
:
:
B'111111100
AVcc
× 1020/1024
B'111111101
AVcc
× 1021/1024
B'111111110
AVcc
× 1022/1024
B'111111111
AVcc
× 1023/1024



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com