công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/20103 bảng dữ liệu(PDF) 647 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/20103
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/Tiny Series
PDF  992 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/20103 bảng dữ liệu(HTML) 647 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/20103 Datasheet HTML 643Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 644Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 645Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 646Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 647Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 648Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 649Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 650Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 651Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 647 / 992 page
background image
Section 17 Timer RE
Rev. 1.00 Oct. 03, 2008 Page 621 of 962
REJ09B0465-0100
17.3.4
Operation in Realtime Clock Mode
Figure 17.5 shows an example of realtime clock mode operation.
SECF in
TREIFR
03
MNF in
TREIFR
WK2 to WK0
in TREWK
"1"
"0"
"1"
"0"
"1"
"0"
PM in TRECR
HR11 to HR00
in TREHR
(Not change)
(Not change)
(Not change)
Set to 0 by accepting an interrupt
request or by a program.
04
MIN12 to MIN00
in TREMIN
58
59
00
BSY bit
Approx.
62.5ms
Approx.
62.5ms
SC12 to SC00
in TRESEC
1s
BSY: Bit in TRESEC, TREMIN, TREHR, and TREWK
Figure 17.5 Example of Realtime Clock Mode Operation



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com