công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/20103 bảng dữ liệu(PDF) 644 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/20103
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/Tiny Series
PDF  992 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/20103 bảng dữ liệu(HTML) 644 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/20103 Datasheet HTML 640Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 641Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 642Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 643Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 644Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 645Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 646Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 647Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 648Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 644 / 992 page
background image
Section 17 Timer RE
Rev. 1.00 Oct. 03, 2008 Page 618 of 962
REJ09B0465-0100
17.3
Operation of Realtime Clock Mode
17.3.1
Initial Settings of Registers after Power-On
The timer RE registers that contain second, minute, hour, and day-of-week data are not initialized
by a reset by the
RES pin, LVD, or watchdog timer. Therefore, all registers must be set to their
initial values after power-on. Once the register settings are made, the timer RE provides an
accurate time as long as power is supplied regardless of the
RES pin, VLD, or watchdog timer
reset.
17.3.2
Initial Setting Procedure
Figure 17.3 shows the procedure for the initial setting of the timer RE to be used in realtime clock
mode. To set the timer RE again, also follow this procedure.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com