| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
H8S/2426 bảng dữ liệu(PDF) 46 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
H8S/2426 bảng dữ liệu(HTML) 46 Page - Renesas Technology Corp |
|
46 / 1302 page ![]() Section 1 Overview Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 18 of 1270 REJ09B0466-0100 Pin No. Pin Name Mode 7 144-Pin* 4 145-Pin* 5 (LGA-145 in planning) Mode 1 Mode 2 Mode 4 EXPE = 1 EXPE = 0 Flash Memory Programmer Mode 72 N12 Vcc Vcc Vcc Vcc Vcc Vcc 73 M13 D8 D8 D8 D8 PD0 I/O0 74 N13 D9 D9 D9 D9 PD1 I/O1 75 L12 D10 D10 D10 D10 PD2 I/O2 76 M12 D11 D11 D11 D11 PD3 I/O3 77 L11 D12 D12 D12 D12 PD4 I/O4 78 L13 D13 D13 D13 D13 PD5 I/O5 79 K12 D14 D14 D14 D14 PD6 I/O6 80 K11 D15 D15 D15 D15 PD7 I/O7 81 J12 P60/ IRQ8-A/ DREQ0/TMRI 0-A P60/ IRQ8-A/ DREQ0/TMRI0-A P60/ IRQ8-A/ DREQ0/TMRI0-A P60/ IRQ8-A/ DREQ0/TMRI0-A P60/ IRQ8-A/ DREQ0/TMRI0-A NC 82 K13 P61/ IRQ9-A/ DREQ1/TMRI 1-A P61/ IRQ9-A/ DREQ1/TMRI1-A P61/ IRQ9-A/ DREQ1/TMRI1-A P61/ IRQ9-A/ DREQ1/TMRI1-A P61/ IRQ9-A/ DREQ1/TMRI1-A NC 83 J10 P62/ IRQ10-A/ TEND0/TMCI 0-A P62/ IRQ10-A/ TEND0/TMCI0-A P62/ IRQ10-A/ TEND0/TMCI0-A P62/ IRQ10-A/ TEND0/TMCI0-A P62/ IRQ10-A/ TEND0/TMCI0-A NC 84 J11 PF0/ WAIT-A/ ADTRG0-B/ SCS0-C PF0/ WAIT-A/ ADTRG0-B/ SCS0-C PF0/ WAIT-A/ ADTRG0-B/ SCS0-C PF0/ WAIT-A/ ADTRG0-B/ SCS0-C PF0/ ADTRG0-B/ SCS0-C NC 85 H12 PF1/ UCAS/ DQMU* 1 / IRQ14-A/ SSCK0-C PF1/ UCAS/ DQMU* 1/ IRQ14-A/ SSCK0-C PF1/ UCAS/ DQMU* 1/ IRQ14-A/ SSCK0-C PF1/ UCAS/ DQMU* 1/ IRQ14-A/ SSCK0-C PF1/ IRQ14-A/ SSCK0-C NC 86 H10 PF2/ LCAS/ DQML* 1/ IRQ15- A/SSI0-C PF2/ LCAS/ DQML* 1/ IRQ15-A/SSI0-C PF2/ LCAS/ DQML* 1/ IRQ15-A/SSI0-C PF2/ LCAS/ DQML* 1/ IRQ15-A/SSI0-C PF2/ IRQ15-A/ SSI0-C NC 87 J13 PF3/ LWR/ SSO0-C PF3/ LWR/ SSO0-C PF3/ LWR/ SSO0-C PF3/ LWR/ SSO0-C PF3/ SSO0-C NC 88 H11 HWR HWR HWR HWR PF4 NC 89 G12 RD RD RD RD PF5 NC 90 G10 PF6/ AS/AH PF6/ AS/AH PF6/ AS/AH PF6/ AS/AH PF6 NC 91 H13 PLLVcc PLLVcc PLLVcc PLLVcc PLLVcc Vcc 92 G11 RES RES RES RES RES RES 93 G13 PLLVss PLLVss PLLVss PLLVss PLLVss Vss |