công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2472 bảng dữ liệu(PDF) 914 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2472
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1250 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2472 bảng dữ liệu(HTML) 914 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2472 Datasheet HTML 910Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 911Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 912Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 913Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 914Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 915Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 916Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 917Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 918Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 914 / 1250 page
background image
Section 22 USB Function Module (USB)
Rev. 2.00 Aug. 20, 2008 Page 866 of 1198
REJ09B0403-0200
(2)
Resume Operation from Up-Stream
When the USB bus enters the non-suspend state from the suspend state by resume signal output
from up-stream, processing should proceed as shown below.
USB cable connected
USB bus in suspend state
Resume interrupts is
requested from the
up-stream.
Suspend/resume
interrupt occurs.
(IFR2/SURSF = 1)
RESUME
Cancel software
standby mode
Clear SURSF in IFR2 to 0
Set SURSE in IER2 to 1
Clear SSRSME in IER2 to 0
Check if SURSS in IFR2 is
cleared to 0
Software standby
mode ?
USB module
stopped?
Oscillation stabilization
time has passed?
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Start USB operating
clock oscillation
Cancel USB module stop
Return to normal state
USB function
Application
Figure 22.5 Resume Operation from Up-Stream



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com