công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2117R bảng dữ liệu(PDF) 984 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2117R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1024 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2117R bảng dữ liệu(HTML) 984 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2117R Datasheet HTML 980Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 981Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 982Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 983Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 984Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 985Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 986Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 987Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 988Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 984 / 1024 page
background image
Section 28 Electrical Characteristics
Rev. 1.00 Apr. 28, 2008 Page 958 of 994
REJ09B0452-0100
28.2
DC Characteristics
Table 28.2 lists the DC characteristics. Table 28.3 lists the permissible output currents. Table 28.4
lists the bus drive characteristics.
Table 28.2
DC Characteristics (1)
Conditions: V
CC = 3.0 V to 3.6 V, AVCC*
1 = 3.0 V to 3.6 V, AVref*1 = 3.0 V to AV
CC,
V
SS = AVSS*
1 = 0 V
Item
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test
Conditions
Schmitt trigger
input voltage
P67 to P60,
IRQ7 to IRQ0, IRQ15 to IRQ8
(1)
V
T
–
V
CC × 0.2
V
KIN7 to KIN0, KIN15 to KIN8,
WUE15 to WUE8
V
T
+
V
CC × 0.7
ExIRQ7 to ExIRQ6, and
ExIRQ15 to ExIRQ8
V
T
+ – V
T
–
V
CC × 0.05
RES, NMI, MD2, MD1, and
ETRST
(2)
V
IH
V
CC × 0.9
V
CC + 0.3
Input high voltage
EXTAL
V
CC × 0.7
V
CC + 0.3
Port 7
V
CC × 0.7
AV
CC + 0.3
Ports A, G, I, PE4, PE2 to
PE0, P97, P86, P52, and P42
V
CC × 0.7
5.5
Input pins other than (1) and
(2) above
V
CC × 0.7
V
CC + 0.3
RES, MD2, MD1, and ETRST (3)
V
IL
– 0.3
V
CC × 0.1
Input low voltage
NMI, EXTAL, and input pins other
than (1) and (3) above
–0.3
V
CC × 0.2
V
OH
V
CC – 0.5
I
OH = –200 µA
Output high
voltage
All output pins (except for ports A,
G, I, P97, P86, P52, and P42)
V
CC – 1.0
I
OH = –1 mA
Ports A, G, I, P97, P86, P52, and
P42
*2
0.5
I
OH = - 200 µA
All output pins *
3
V
OL
0.4
I
OL = 1.6 mA
Output low
voltage
Ports 1, 2, 3, C, and D
1.0
I
OL = 5 mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com