công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2117R bảng dữ liệu(PDF) 782 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2117R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1024 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2117R bảng dữ liệu(HTML) 782 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2117R Datasheet HTML 778Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 779Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 780Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 781Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 782Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 783Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 784Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 785Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 786Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 782 / 1024 page
background image
Section 24 Flash Memory
Rev. 1.00 Apr. 28, 2008 Page 756 of 994
REJ09B0452-0100
(5)
When Programming/Erasing is Executed Consecutively
When processing does not end by 128-byte programming or 1-block erasure, consecutive
programming/erasing can be realized by updating the start address of the programming destination
and program data, or the erase block number. Since the downloaded on-chip program is left in the
on-chip RAM even after programming/erasing completes, download and initialization are not
required when the same processing is executed consecutively.
24.6
Input/Output Pins
The flash memory is controlled through the input/output pins shown in table 24.2.
Table 24.2
Pin Configuration
Abbreviation
I/O
Function
RES
Input
Reset
MD2, MD1
Input
Set operating mode of this LSI
TxD1
Output
Serial transmit data output (used in boot mode)
RxD1
Input
Serial receive data input (used in boot mode)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com