công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2117R bảng dữ liệu(PDF) 783 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2117R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1024 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2117R bảng dữ liệu(HTML) 783 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2117R Datasheet HTML 779Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 780Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 781Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 782Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 783Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 784Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 785Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 786Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 787Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 783 / 1024 page
background image
Section 24 Flash Memory
Rev. 1.00 Apr. 28, 2008 Page 757 of 994
REJ09B0452-0100
24.7
Register Descriptions
The flash memory has the following registers and parameters.
Table 24.3
Register Configuration
Register Name
Abbreviation R/W
Initial
Value
Address
Data Bus
Width
Flash code control status register
FCCS
R/W*
H'80
H'FEA8
8
Flash program code select register
FPCS
R/W
H'00
H'FEA9
8
Flash erase code select register
FECS
R/W
H'00
H'FEAA
8
Flash key code register
FKEY
R/W
H'00
H'FEAC
8
Flash MAT select register
FMATS
R/W
H'00
H'FEAD
8
Flash transfer destination address
register
FTDAR
R/W
H'00
H'FEAE
8
Note:
*
Bits other than the SCO bit are read-only bits. The SCO bit is a write-only bit and is
always read as 0.
Table 24.4
Parameter Configuration
Register Name
Abbreviation R/W
Initial
Value
Address
Data Bus
Width
Download path fail result parameter
DPFR
R/W*
Undefined On-chip
RAM*
8, 16, 32
Flash path/fail parameter
FPFR
R/W
Undefined R0L of
CPU
8, 16, 32
Flash program/erase frequency
parameter
FPEFEQ
R/W
Undefined ER0 of
CPU
8, 16, 32
Flash multipurpose address area
parameter
FMPAR
R/W
Undefined ER1 of
CPU
8, 16, 32
Flash multipurpose data destination
parameter
FMPDR
R/W
Undefined ER0 of
CPU
8, 16, 32
Flash erase block select parameter
FEBS
R/W
Undefined ER0 of
CPU
8, 16, 32
Note:
*
One byte of the start address on the on-chip RAM specified by FTDAR



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com