công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2117R bảng dữ liệu(PDF) 770 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2117R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1024 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2117R bảng dữ liệu(HTML) 770 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2117R Datasheet HTML 766Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 767Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 768Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 769Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 770Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 771Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 772Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 773Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 774Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 770 / 1024 page
background image
Section 22 A/D Converter
Rev. 1.00 Apr. 28, 2008 Page 744 of 994
REJ09B0452-0100
Table 22.7
Analog Pin Specifications
Item
Min.
Max.
Unit
Analog input capacitance
20
pF
Permissible signal-source
impedance
5
k
Ω
20 pF
To A/D converter
AN0 to AN15
10 k
Ω
Note: Values are reference values.
Figure 22.7 Analog Input Pin Equivalent Circuit
22.7.7
Module Stop Mode Setting
When this LSI enters software standby mode with A/D conversion enabled, the analog inputs are
retained, and the analog power supply current is equal to the current as during A/D conversion. If
the analog power supply current needs to be reduced in software standby mode, clear the ADST,
TRGS1, and TRGS0 bits all to 0 to disable A/D conversion.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com