công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2117R bảng dữ liệu(PDF) 764 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2117R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1024 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2117R bảng dữ liệu(HTML) 764 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2117R Datasheet HTML 760Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 761Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 762Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 763Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 764Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 765Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 766Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 767Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 768Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 764 / 1024 page
background image
Section 22 A/D Converter
Rev. 1.00 Apr. 28, 2008 Page 738 of 994
REJ09B0452-0100
Table 22.4
A/D Conversion Time (Single Mode)
CKS1 = 0
CKS1 = 1
CKS0 = 0
CKS0 = 1
CKS0 = 0
CKS0 = 1
Item
Symbol Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max.
A/D conversion start
delay time
t
D
(4)
(5)
(6)
(9)
(10)
(17)
(18)
(33)
Input sampling time
t
SPL
15
30
60
120
A/D conversion time
t
CONV
44
45
8x
8x
16x
16x
32x
32x
Note:
Values in the table indicate the number of states.
Table 22.5
A/D Conversion Time (Scan Mode)
CKS1
CKS0
Conversion Time (State)
0
0
40 (fixed)
0
1
80 (fixed)
1
0
160 (fixed)
1
0
320 (fixed)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com