công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2117R bảng dữ liệu(PDF) 645 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2117R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1024 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2117R bảng dữ liệu(HTML) 645 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2117R Datasheet HTML 641Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 642Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 643Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 644Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 645Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 646Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 647Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 648Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 649Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 645 / 1024 page
background image
Section 20 LPC Interface (LPC)
Rev. 1.00 Apr. 28, 2008 Page 619 of 994
REJ09B0452-0100
R/W
Register Name
Abbreviation Slave Host
Initial
Value Address
Data Bus
Width
Bidirectional data register 0MW
TWR0MW
R/W
R/W
H'00
H'FE20
8
Bidirectional data register 0SW
TWR0SW
R/W
R/W
H'00
H'FE20
8
Bidirectional data register 1
TWR1
R/W
R/W
H'00
H'FE21
8
Bidirectional data register 2
TWR2
R/W
R/W
H'00
H'FE22
8
Bidirectional data register 3
TWR3
R/W
R/W
H'00
H'FE23
8
Bidirectional data register 4
TWR4
R/W
R/W
H'00
H'FE24
8
Bidirectional data register 5
TWR5
R/W
R/W
H'00
H'FE25
8
Bidirectional data register 6
TWR6
R/W
R/W
H'00
H'FE26
8
Bidirectional data register 7
TWR7
R/W
R/W
H'00
H'FE27
8
Bidirectional data register 8
TWR8
R/W
R/W
H'00
H'FE28
8
Bidirectional data register 9
TWR9
R/W
R/W
H'00
H'FE29
8
Bidirectional data register 10
TWR10
R/W
R/W
H'00
H'FE2A
8
Bidirectional data register 11
TWR11
R/W
R/W
H'00
H'FE2B
8
Bidirectional data register 12
TWR12
R/W
R/W
H'00
H'FE2C
8
Bidirectional data register 13
TWR13
R/W
R/W
H'00
H'FE2D
8
Bidirectional data register 14
TWR14
R/W
R/W
H'00
H'FE2E
8
Bidirectional data register 15
TWR15
R/W
R/W
H'00
H'FE2F
8
SERIRQ control register 0
SIRQCR0
R/W
H'00
H'FE36
8
SERIRQ control register 1
SIRQCR1
R/W
H'00
H'FE37
8
SERIRQ control register 2
SIRQCR2
R/W
H'00
H'FDDA
8
SERIRQ control register 3
SIRQCR3
R/W
H'00
H'FDDB
8
SERIRQ control register 4
SIRQCR4
R/W
H'00
H'FE3B
8
Host interface select register
HISEL
R/W
H'03
H'FE3F
8
SCIF address register H
SCIFADRH
R/W
H'03
H'FDC4
8
SCIF address register L
SCIFADRL
R/W
H'F8
H'FDC5
8
Notes: R/W in the register description means as follows:
1. R/W slave indicates access from the slave (this LSI).
2. R/W host indicates access from the host.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com