công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2117R bảng dữ liệu(PDF) 607 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2117R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1024 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2117R bảng dữ liệu(HTML) 607 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2117R Datasheet HTML 603Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 604Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 605Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 606Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 607Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 608Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 609Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 610Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 611Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 607 / 1024 page
background image
Section 18 I
2C Bus Interface (IIC)
Rev. 1.00 Apr. 28, 2008 Page 581 of 994
REJ09B0452-0100
18.5
Interrupt Sources
The IIC has interrupt source IICI. Table 18.8 shows the interrupt sources and priority. Individual
interrupt sources can be enabled or disabled using the enable bits in ICCR, and are sent to the
interrupt controller independently.
The IIC interrupts are used as on-chip DTC activation sources.
Table 18.8
IIC Interrupt Sources
Channel
Name
Enable Bit
Interrupt Source
Interrupt Flag Priority
0
IICI0
IEIC
I
2C bus interface interrupt
request
IRIC
High
1
IICI1
IEIC
I
2C bus interface interrupt
request
IRIC
2
IICI2
IEIC
I
2C bus interface interrupt
request
IRIC
Low



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com