công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2112 bảng dữ liệu(PDF) 864 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2112
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  894 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2112 bảng dữ liệu(HTML) 864 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2112 Datasheet HTML 860Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 861Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 862Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 863Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 864Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 865Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 866Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 867Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 868Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 864 / 894 page
background image
Section 26 Electrical Characteristics
Rev. 1.00 Mar. 18, 2008 Page 840 of 866
REJ09B0451-0100
26.3.2
Control Signal Timing
Table 26.6 shows the control signal timing. Only external interrupts NMI, IRQ0 to IRQ15, KIN0
to KIN15, WUE0 to WUE15, PS2A, and PS2B can be operated based on the subclock (
φ = 32.768
kHz).
Table 26.6
Control Signal Timing
Conditions:
V
CC = 3.0 V to 3.6 V, VSS = 0 V, φ = 32.768 kHz, 8 MHz to maximum operating
frequency
Item
Symbol
Min.
Max.
Unit
Test
Conditions
RES setup time
t
RESS
200
ns
RES pulse width
t
RESW
20
t
cyc
Figure 26.7
NMI setup time
t
NMIS
150
NMI hold time
t
NMIH
10
NMI pulse width
(on returning from the software
standby mode)
t
NMIW
200
IRQ setup time
(
IRQ15 to IRQ0, KIN15 to KIN0,
WUE15 to WUE0)
t
IRQS
150
IRQ hold time
(
IRQ15 to IRQ0, KIN15 to KIN0,
WUE15 to WUE0)
t
IRQH
10
IRQ pulse width
(
IRQ15 to IRQ0, KIN15 to KIN0,
WUE15 to WUE0)
(on returning from the software
standby mode)
t
IRQW
200
ns
Figure 26.8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com