công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2112 bảng dữ liệu(PDF) 861 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2112
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  894 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2112 bảng dữ liệu(HTML) 861 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2112 Datasheet HTML 857Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 858Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 859Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 860Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 861Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 862Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 863Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 864Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 865Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 861 / 894 page
background image
Section 26 Electrical Characteristics
Rev. 1.00 Mar. 18, 2008 Page 837 of 866
REJ09B0451-0100
26.3
AC Characteristics
Figure 26.3 shows the test conditions for the AC characteristics.
3 V
RL
RH
C
LSI output pin
C = 30pF : All ports
RL = 2.4 kΩ
RH = 12 kΩ
I/O timing test levels
• Low level
: 0.8 V
• High level
: 1.5 V
Figure 26.3 Output Load Circuit
26.3.1
Clock Timing
Table 26.5 shows the clock timing. The clock timing specified here covers clock output (
φ) and
clock pulse generator (crystal) and external clock input (EXTAL pin) oscillation stabilization
times. For details of external clock input (EXTAL pin and EXCL pin) timing, see section 23,
Clock Pulse Generator.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com