công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2112 bảng dữ liệu(PDF) 858 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2112
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  894 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2112 bảng dữ liệu(HTML) 858 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2112 Datasheet HTML 854Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 855Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 856Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 857Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 858Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 859Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 860Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 861Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 862Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 858 / 894 page
background image
Section 26 Electrical Characteristics
Rev. 1.00 Mar. 18, 2008 Page 834 of 866
REJ09B0451-0100
Table 26.3
Permissible Output Currents
Conditions:
V
CC = 3.0 V to 3.6 V, VSS = 0V
Item
Symbol Min.
Typ.
Max.
Unit
Permissible output low
current (per pin)
SCL0, SDA0, SCLA to SCLD,
SDAA to SDAD, PS2AC to
PS2BC, PS2AD to PS2BD,
and PA7 to PA4 (bus drive
function selected)
I
OL
8
mA
Ports 1, 2, 3, C, and D
5
Other output pins
2
Total of ports 1, 2, 3, C, and D
ΣI
OL
40
Permissible output low
current (total)
Total of all output pins,
including the above
60
Permissible output high
current (per pin)
All output pins
–I
OH
2
Permissible output high
current (total)
Total of all output pins
Σ –I
OH
30
Notes: 1. To ensure the reliability of the LSI, the output current values should not exceed the
values in table 26.3.
2. When driving a Darlington transistor or LED, always insert a current-limiting resistor in
the output line, as show in figures 26.1 and 26.2.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com