công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M37270MF bảng dữ liệu(PDF) 67 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện M37270MF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER
PDF  95 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

M37270MF bảng dữ liệu(HTML) 67 Page - Renesas Technology Corp

Back Button M37270MF Datasheet HTML 63Page - Renesas Technology Corp M37270MF Datasheet HTML 64Page - Renesas Technology Corp M37270MF Datasheet HTML 65Page - Renesas Technology Corp M37270MF Datasheet HTML 66Page - Renesas Technology Corp M37270MF Datasheet HTML 67Page - Renesas Technology Corp M37270MF Datasheet HTML 68Page - Renesas Technology Corp M37270MF Datasheet HTML 69Page - Renesas Technology Corp M37270MF Datasheet HTML 70Page - Renesas Technology Corp M37270MF Datasheet HTML 71Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 67 / 95 page
background image
MITSUBISHI MICROCOMPUTERS
M37270MF-XXXSP
M37270EF-XXXSP, M37270EFSP
SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER
66
Fig. 72. Border area
Fig. 73. Border priority
Fig. 74. Structure of border color register
16 dots
16 dots
OSD mode
EXOSD mode
1 dot width of border
1 dot width of border
1 dot width of border
1 dot width of border
Character
font area
Character boundary
B
Character boundary
A
Character boundary
B
7
Border color register
(FC : address 021B16)
Border color R control bit
0 : No output
1 : Output
Border color G control bit
0 : No output
1 : Output
Border color B control bit
0 : No output
1 : Output
Border color I1 control bit
0 : No output
1 : Output
Border color I2 control bit
0 : No output
1 : Output
0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com