| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STV2112B bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STV2112B bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - STMicroelectronics |
|
19 / 24 page ![]() INPUT/OUTPUT PIN CONFIGURATION (continued) 33 GND2 V CC2 Figure 24 : Pin 33 - SLPF 34 V CC2 GND2 Figure 25 : Pin 34 - VAMP 35 V CC2 GND2 Figure 26 : Pin 35 - VOUT 36 GND2 V CC 2 Figure 27 : Pin 36 - HOUT 37 V CC 2 GND2 Figure 28 : Pin 37 - LFB/SC GND2 V CC 1 V CC 2 P ins 3 8-3 9 Figure 29 : Pins 38, 39 - BYI, RYI STV2112B 19/24 |